công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4538BCM bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện CD4538BCM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Precision Monostable
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

CD4538BCM bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button CD4538BCM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor CD4538BCM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CD4538BCM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CD4538BCM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor CD4538BCM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor CD4538BCM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor CD4538BCM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor CD4538BCM Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor CD4538BCM Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
www.fairchildsemi.com
10
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
Package Number M16A
16-Lead Small Outline Intergrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300" Wide
Package Number M16B


Số phần tương tự - CD4538BCM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CD4538BCM FAIRCHILD-CD4538BCM Datasheet
135Kb / 11P
   Dual Precision Monostable
More results

Mô tả tương tự - CD4538BCM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CD4538BC FAIRCHILD-CD4538BC Datasheet
135Kb / 11P
   Dual Precision Monostable
logo
National Semiconductor ...
CD4538BC NSC-CD4538BC Datasheet
237Kb / 10P
   Dual Precision Monostable
logo
NXP Semiconductors
HEF4938BT PHILIPS-HEF4938BT Datasheet
182Kb / 17P
   Dual precision monostable multivibrator
Rev. 6-15 November 2011
logo
ON Semiconductor
MC74HC4538A ONSEMI-MC74HC4538A_16 Datasheet
168Kb / 14P
   Dual Precision Monostable Multivibrator
August, 2014 ??Rev. 15
logo
NXP Semiconductors
HEF4538B PHILIPS-HEF4538B Datasheet
102Kb / 8P
   Dual precision monostable multivibrator
January 1995
HEF4938B PHILIPS-HEF4938B Datasheet
76Kb / 8P
   Dual precision monostable multivibrator
January 1995
HEF4538B PHILIPS-HEF4538B_15 Datasheet
338Kb / 18P
   Dual precision monostable multivibrator
Rev. 9-10 December 2013
logo
Rohm
BU4538B ROHM-BU4538B Datasheet
88Kb / 5P
   Dual precision monostable multivibrator
logo
NXP Semiconductors
HEF4538B NXP-HEF4538B Datasheet
107Kb / 17P
   Dual precision monostable multivibrator
Rev. 06-2 November 2009
HEC4538 PHILIPS-HEC4538 Datasheet
106Kb / 8P
   Dual precision monostable multivibrator
January 1995
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com