công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP10N60CF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP10N60CF
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V N-Channel MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP10N60CF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP10N60CF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60CF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60CF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60CF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60CF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60CF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60CF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60CF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60CF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
5
www.fairchildsemi.com
FQP10N60CF / FQPF10N60CF Rev. A
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 11-1. Transient Thermal Response Curve for FQP10N60CF
Figure 11-2. Transient Thermal Response Curve for FQPF10N60CF
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
* Notes :
1. Z
?JC
(t) = 0.74
0C/W
2. Duty Factor, D=t
1
/t
2
3. T
JM
- T
C
= P
DM
* Z
?JC
(t)
single pulse
D=0.5
0.02
0.2
0.05
0.1
0.01
t
1
, Square Wave Pulse Duration [sec]
t1
PDM
t2
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
* Notes :
1. Z
?JC
(t) = 2.5
0C/W
2. Duty Factor, D=t
1
/t
2
3. T
JM
- T
C
= P
DM
* Z
?JC
(t)
single pulse
D=0.5
0.02
0.2
0.05
0.1
0.01
t
1
, Square Wave Pulse Duration [sec]
t1
PDM
t2


Số phần tương tự - FQP10N60CF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP10N60CF FAIRCHILD-FQP10N60CF Datasheet
940Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQP10N60CF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com