công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF6N40CF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF6N40CF
Giải thích chi tiết về linh kiện  400V N-Channel MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF6N40CF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF6N40CF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N40CF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N40CF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N40CF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N40CF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N40CF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N40CF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N40CF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N40CF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
4
www.fairchildsemi.com
FQP6N40CF/FQPF6N40CF Rev. B
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
vs. Temperature
Figure 9-1. Maximum Safe Operating Area
Figure 9-2. Maximum Safe Operating Area
for FQP6N40CF
for FQPF6N40CF
Figure 10. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes :
1. V
GS = 0 V
2. I
D = 250 µ A
T
J, Junction Temperature [
oC]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Notes :
1. V
GS = 10 V
2. I
D = 3 A
T
J, Junction Temperature [
oC]
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
µs
100 ms
DC
10 ms
1 ms
100
µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 150
oC
3. Single Pulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
100 ms
1 ms
10
µs
DC
10 ms
100
µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 150
oC
3. Single Pulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
6
T
C, Case Temperature [
]


Số phần tương tự - FQPF6N40CF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQPF6N40CF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com