công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RP75-4815SP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Recom International Power

tên linh kiện RP75-4815SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  75 Watt Isolated Single & Dual Output
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECOM [Recom International Power]
Trang chủ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

RP75-4815SP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Recom International Power

  RP75-4815SP Datasheet HTML 1Page - Recom International Power RP75-4815SP Datasheet HTML 2Page - Recom International Power RP75-4815SP Datasheet HTML 3Page - Recom International Power RP75-4815SP Datasheet HTML 4Page - Recom International Power RP75-4815SP Datasheet HTML 5Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Trim Up
RU
Trim Down
RD
8
7
7
6
Product Options Table
External Output Trimming
Output can be externally trimmed by using the method
shown below.
Package Style and Pinning (mm)
INNOLINE
DC/DC-Converter
3rd angle
projection
60.96
57.91
Bottom View
50.80
35.56
15.24
10.16
4
3
2
8
7
6
9
12.70
5.08
48.26
Side View
17.78
25.40
4xM3 x 0.5 ( Note 10)
5
1
XX.X ± 0.5 mm
XX.XX ± 0.25 mm
Pin pitch tolerance 0.35mm
Pin Connections
Pin #
Function
Pin Ø
1
–Vin
1.016 mm
2
Case
1.016 mm
3
Remote ON/OFF
1.016 mm
4
+Vin
1.016 mm
5
–Vout
2.032 mm
6
–Vsense
1.016 mm
7
Trim
1.016 mm
8
+Vsense
1.016 mm
9
+Vout
2.032 mm
Option
Suffix
Negative remote ON/OFF logic, 0.20” pin length (standard)
Negative remote ON/OFF logic, 0.145” pin length
L
Negative remote ON/OFF logic, 0.11” pin length
K
Positive remote ON/OFF logic, 0.20” pin length
P
Positive remote ON/OFF logic, 0.145” pin length
S
Positive remote ON/OFF logic, 0.11” pin length
M
Example: RP75-483.3S/P
RP75-S_DI
Series
Single Output
July-2006
189
www.recom-international.com


Số phần tương tự - RP75-4815SP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
RP75-4815S RECOM-RP75-4815S Datasheet
108Kb / 5P
   75 Watt Isolated Single & Dual Output
More results

Mô tả tương tự - RP75-4815SP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
RP75-481.8S RECOM-RP75-481.8S Datasheet
108Kb / 5P
   75 Watt Isolated Single & Dual Output
RP100-481.8S RECOM-RP100-481.8S_06 Datasheet
90Kb / 6P
   100 Watt Isolated Single & Dual Output
RP100-481.8S RECOM-RP100-481.8S Datasheet
107Kb / 6P
   100 Watt Isolated Single & Dual Output
RP75-481.8SB RECOM-RP75-481.8SB Datasheet
83Kb / 4P
   75 Watt Single Output
RSO-053.3S RECOM-RSO-053.3S Datasheet
91Kb / 3P
   1 Watt SIP8 Isolated Single & Dual Output
RSO-053.3 RECOM-RSO-053.3 Datasheet
79Kb / 3P
   1 Watt SIP8 Isolated Single & Dual Output
RSO-2405SZ RECOM-RSO-2405SZ Datasheet
124Kb / 3P
   1 Watt SIP8 Isolated Single Dual Output
RS3 RECOM-RS3_10 Datasheet
120Kb / 3P
   3 Watt SIP8 Isolated Single & Dual Output
logo
List of Unclassifed Man...
RS-2405SZ ETC2-RS-2405SZ Datasheet
116Kb / 3P
   2 Watt SIP8 Isolated Single Dual Output
logo
Recom International Pow...
RSO RECOM-RSO_10 Datasheet
121Kb / 3P
   1 Watt SIP8 Isolated Single & Dual Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com