công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DAC08EN bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors |
|
DAC08EN bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors |
10 / 12 page Philips Semiconductors Linear Products Product specification DAC08 Series 8-Bit high-speed multiplying D/A converter August 31, 1994 725 SETTLING TIME AND PROPAGATION DELAY NOTES: D1, D2 = IN6263 or equivalent D3 = IN914 or equivalent C1 = 0.01µF C2, C3 = 0.1µF Q1 = 2N3904 C4, C5 = 15pF and includes all probe and fixturing capacitance. VIN VS + = +15V VADJ VOUT VS – = –15V R15 = 5kΩ IREF = 2mA VREF = 10V R14 = 5kΩ VOUT R1 = 1000Ω R2 = 1000Ω R3 = 500Ω 50 Ω C1 C2 C5 C3 D3 D1 D2 C4 DUT 14 15 16 3 1 2 4 12 11 10 9 8 7 6 5 Q1 BASIC DAC08 CONFIGURATION NOTES: I FS [ ) V REF R REF x 255 256 ; I O ) I O + I FS for all logic states MSB 2 3 4 5 6 7 LSB 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 3 16 13 1 2 4 DAC-08 (LOW T.C.) V+ V– IO IO +VREF IREF RREF CCOMP 0.1 µF 0.1 µF |
Số phần tương tự - DAC08EN |
|
Mô tả tương tự - DAC08EN |