công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC08CN bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện DAC08CN
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit high-speed multiplying D/A converter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

DAC08CN bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button DAC08CN Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors DAC08CN Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors DAC08CN Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors DAC08CN Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors DAC08CN Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors DAC08CN Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors DAC08CN Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors DAC08CN Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors DAC08CN Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Philips Semiconductors Linear Products
Product specification
DAC08 Series
8-Bit high-speed multiplying D/A converter
August 31, 1994
721
TEST CIRCUITS (Continued)
Figure 3. Reference Current Slew Rate Measurement
5
6
7
8
9
10
11
12
3
13
14
15
1
2
4
16
DAC-08
VEE
VCC
0.1
µF
OPEN
SCOPE
REQ = 200Ω
RL
RP
1k
RIN
VIN
dI
dt
+
I
R
L
dV
dt
SLEWING TIME
10%
90%
0
2.0mA
2V
0
Figure 4. Notation Definitions
NOTES:
(See text for values of C.)
Typical values of R14 = R15 = 1k
VREF = +2.0V
C = 15pF
VI and II apply to inputs A1 through A8
The resistor tied to Pin 15 is to temperature compensate the bias current and may not be necessary for all applications.
I
O +
K
A
1
2
)
A
2
4
)
A
3
8
)
A
4
16 )
A
5
32 )
A
6
64 )
A
7
128 )
A
8
256
where K
[
V
REF
R
14
and AN = ‘1’ if AN is at High Level
AN = ‘0’ if AN is at Low Level
5
6
7
8
9
10
11
12
3
13
14
15
1
2
4
16
DAC-08
VCC
DIGITAL
INPUTS
OUTPUT
ICC
VO
VREF (+)
IO
RL
C
VEE
IEE
VI
II
(+)
R15
R14
I15
I14
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8


Số phần tương tự - DAC08CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
DAC08CP AD-DAC08CP Datasheet
218Kb / 12P
   8-Bit, High-Speed, Multiplying D/A Converter (Universal Digital Logic Interface)
REV. B
DAC08CP AD-DAC08CP Datasheet
584Kb / 20P
   8-Bit, High Speed, Multiplying D/A Converter (Universal Digital Logic Interface)
REV. C
DAC08CP AD-DAC08CP Datasheet
359Kb / 21P
   8-Bit, High Speed, Multiplying D/A Converter
DAC08CPZ AD-DAC08CPZ Datasheet
359Kb / 21P
   8-Bit, High Speed, Multiplying D/A Converter
DAC08CPZ3 AD-DAC08CPZ3 Datasheet
584Kb / 20P
   8-Bit, High Speed, Multiplying D/A Converter (Universal Digital Logic Interface)
REV. C
More results

Mô tả tương tự - DAC08CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
DAC-08 PHILIPS-DAC-08 Datasheet
162Kb / 16P
   8-bit high-speed multiplying D/A converter
2001 Aug 03
logo
NEC
UPC624 NEC-UPC624 Datasheet
447Kb / 9P
   8-BIT HIGH-SPEED MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
New Japan Radio
NJMDAC-08C NJRC-NJMDAC-08C Datasheet
206Kb / 7P
   8-BIT HIGH SPEED MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
Analog Devices
DAC08 AD-DAC08_16 Datasheet
359Kb / 21P
   8-Bit, High Speed, Multiplying D/A Converter
logo
NXP Semiconductors
MC1508-8 PHILIPS-MC1508-8 Datasheet
132Kb / 6P
   8-bit multiplying D/A converter
August 31, 1994
MC1408-8 PHILIPS-MC1408-8 Datasheet
127Kb / 10P
   8-bit multiplying D/A converter
2001 Aug 03
logo
List of Unclassifed Man...
DAC-1408A ETC1-DAC-1408A Datasheet
399Kb / 6P
   8-BIT MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
Advanced Micro Devices
AM1508 AMD-AM1508 Datasheet
336Kb / 4P
   8-Bit Multiplying D/A Converter
logo
Analog Devices
DAC312 AD-DAC312_15 Datasheet
272Kb / 14P
   12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC312HSZ AD-DAC312HSZ Datasheet
240Kb / 14P
   12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com