công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R-7312D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Recom International Power

tên linh kiện R-7312D
Giải thích chi tiết về linh kiện  2, 3, 4 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECOM [Recom International Power]
Trang chủ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

R-7312D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Recom International Power

  R-7312D Datasheet HTML 1Page - Recom International Power R-7312D Datasheet HTML 2Page - Recom International Power R-7312D Datasheet HTML 3Page - Recom International Power R-7312D Datasheet HTML 4Page - Recom International Power R-7312D Datasheet HTML 5Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
R-7xxxP_D
Series
Package Style and Pinning (mm)
INNOLINE
DC/DC-Converter
Pin Connections
Pin #
Name
Description
1
ON / OFF
Input pin : Active low (less than 0.8V) to disable the device
2, 3, 4
Vin
Power input
5, 6, 7, 8
GND
Input and output ground (common)
9 , 10, 11
Vout
Power output
12
Vout-Adj
With external resistors R1,R2 to selected output voltage
Tolerance: ± 0.25 mm
Bottom
View
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.54
0.7
4.0
15.00
32.20
10 11 12
2.13
9.1
0.2
Bottom
View
4.0
0.7
0.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.54
0.7
15.00
32.20
10 11 12
9.1
0.2
RECOM
R- 723.3P
RECOM
R- 723.3D
2.13
3rd angle
projection
SIP12 PIN Package
27-March-2007
www.recom-international.com
168


Số phần tương tự - R-7312D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
R-7312D RECOM-R-7312D Datasheet
90Kb / 5P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R-7312D RECOM-R-7312D Datasheet
113Kb / 5P
   2, 3, 4 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
More results

Mô tả tương tự - R-7312D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
R-723.3P RECOM-R-723.3P_16 Datasheet
113Kb / 5P
   2, 3, 4 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-521.2PA RECOM-R-521.2PA_07 Datasheet
202Kb / 6P
   2, 3, 4, 5 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-521.2PA RECOM-R-521.2PA_16 Datasheet
105Kb / 6P
   2, 3, 4, 5 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-611.8P RECOM-R-611.8P_16 Datasheet
91Kb / 4P
   1-2 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-611.8P RECOM-R-611.8P_07 Datasheet
93Kb / 4P
   1-2 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
logo
PEAK electronics GmbH
PZ8GG-0505ZH30 PEAK-PZ8GG-0505ZH30 Datasheet
178Kb / 2P
   PZ8GGxxxxZH30 3 KV ISOLATED 1.5 W REGULATED DUAL OUTPUT SIP12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
UT2005 NJSEMI-UT2005 Datasheet
92Kb / 2P
   Standard Recovery, 2 Amp to 4 Amp
logo
PEAK electronics GmbH
PS10GG-1205E21H10 PEAK-PS10GG-1205E21H10 Datasheet
203Kb / 3P
   PS10GG-XXXXE2:1H10 1KV ISOLATED 2 W REGULATED SINGLE OUTPUT SIP12
PZ8GG-0505EH30 PEAK-PZ8GG-0505EH30 Datasheet
179Kb / 2P
   PZ8GgxxxxEH30 3 KV ISOLATED 1.5 W REGULATED SINGLE OUTPUT SIP12
logo
Belden Inc.
1227A1 BELDEN-1227A1 Datasheet
162Kb / 2P
   Category 3 Horizontal Cable, 2 Pair, U/UTP, CMR
2022 Belden, Inc
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com