công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R-78A3.3-0.5SMD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Recom International Power

tên linh kiện R-78A3.3-0.5SMD
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.5 AMP SMD Single Output
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECOM [Recom International Power]
Trang chủ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

R-78A3.3-0.5SMD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Recom International Power

  R-78A3.3-0.5SMD Datasheet HTML 1Page - Recom International Power R-78A3.3-0.5SMD Datasheet HTML 2Page - Recom International Power R-78A3.3-0.5SMD Datasheet HTML 3Page - Recom International Power R-78A3.3-0.5SMD Datasheet HTML 4Page - Recom International Power R-78A3.3-0.5SMD Datasheet HTML 5Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
11.80
Bottom View
0.55
Top View
15.24
7.05
14.84
2.54x4
9.00
1.65
10
7
2
4 5
10.00
9.00
9.30
8.60
RECOM
R-78Axx-0.5SMD
xxxx
1
2.54
13.00
1.80
10
7
24
15
1.20
1.20
3
6
8
9
3
6
8
9
Package Style and Pinning (mm)
3rd angle
projection
SMD 10Pin Package
Pin Connections
Pin #
1,2
+Vin
3,7,8,9
GND
4,5
+Vout
6
V adj
10
Remote On/Off
xx.x ±0.5mm
xx.xx ±0.25mm
Table 1: Adjustment Resistor Values
INNOLINE
DC/DC-Converter
0.5Adc
R-78A1.8
R-78A2.5
R-78A3.3
R-78A5.0
R-78A6.5
R-78A9.0
R-78A12
-0.5SMD
-0.5SMD
-0.5SMD
-0.5SMD
-0.5SMD
-0.5SMD
-0.5SMD
Vout (nom.)
1.8Vdc
2.5Vdc
3.3Vdc
5.0Vdc
6.5Vdc
9.0Vdc
12.0Vdc
Vout (adj)
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
1.5 (V)
3K
200
1.8 (V)
12K
2.5 (V)
12K
21K
5.6K
3.0 (V)
4.7K
50K
Ω 88.4KΩ
17K
3.3 (V)
2.7K
29K
27K
6.7K
3.6 (V)
19.4K
69K
42K
14K
3.9 (V)
14k
30.5K
Ω 58KΩ
23K
4.5 (V)
8k
12.1k
Ω 180KΩ
49K
26K
17K
4.9 (V)
7.6k
Ω 850KΩ
77k
36K
24K
5.0 (V)
6.8k
86k
39K
26K
5.1 (V)
6.2k
540k
97K
42K
28K
5.5 (V)
4k
71k
160K
56K
36K
6.5 (V)
20.2k
112K
63K
8.0 (V)
7.2k
26K
400K
125K
9.0 (V)
11.3K
200K
10 (V)
5.2K
59K
345K
11 (V)
1.8K
18.5K
Ω 740KΩ
12 (V)
5.2K
12.6 (V)
830K
216K
R-78Axx-0.5 SMD
Series
Recommended Footprint Details
27-March-2007
147
www.recom-international.com


Số phần tương tự - R-78A3.3-0.5SMD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
R-78A3.3-1.0SMD RECOM-R-78A3.3-1.0SMD Datasheet
148Kb / 4P
   1.0 AMP SMD Single Output
More results

Mô tả tương tự - R-78A3.3-0.5SMD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
R-78AA-0.5 RECOM-R-78AA-0.5 Datasheet
120Kb / 5P
   0.5 AMP SMD Single Output
R-78HB RECOM-R-78HB Datasheet
104Kb / 4P
   0.5 AMP SIP3 Single Output
R-78HB3.3-0.5 RECOM-R-78HB3.3-0.5 Datasheet
112Kb / 4P
   0.5 AMP SIP3 Single Output
R-781.5-0.5 RECOM-R-781.5-0.5_07 Datasheet
101Kb / 4P
   0.5 AMP SIP3 Single Output
R-78-0.5 RECOM-R-78-0.5 Datasheet
100Kb / 5P
   0.5 AMP SIP3 Single Output
R-78XX-0 RECOM-R-78XX-0 Datasheet
101Kb / 4P
   0.5 AMP SIP3 Single Output
R-781.5-0.5 RECOM-R-781.5-0.5 Datasheet
116Kb / 4P
   0.5 AMP SIP3 Single Output
R-78W-0.5 RECOM-R-78W-0.5 Datasheet
824Kb / 3P
   0.5 AMP SIP3 Single Output
R-78K-0.5 RECOM-R-78K-0.5 Datasheet
1Mb / 9P
   0.5 Amp SIP3 Single Output
REV.: 0/2023
R-78HB-W RECOM-R-78HB-W Datasheet
470Kb / 4P
   0.5 AMP SIP3 Wired Single Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com