công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR-A6259H bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện STR-A6259H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Universal-Input 13 W 100 kHz Flyback Switching Regulators
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

STR-A6259H bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Allegro MicroSystems

Back Button STR-A6259H Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems STR-A6259H Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems STR-A6259H Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems STR-A6259H Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems STR-A6259H Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems STR-A6259H Datasheet HTML 10Page - Allegro MicroSystems STR-A6259H Datasheet HTML 11Page - Allegro MicroSystems STR-A6259H Datasheet HTML 12Page - Allegro MicroSystems STR-A6259H Datasheet HTML 13Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
STR-A6259H
Universal Input 13 W 100 kHz
Flyback Switching Regulators
10
115 Northeast Cutoff, Box 15036
Worcester, Massachusetts 01615-0036
Dimens ions in Inc hes
(for reference only)
Dimens ions in Millimeters
(controlling dimens ions )
PACKAGE DIMENSIONS, DIP-8


Số phần tương tự - STR-A6259H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
STR-A6251 ALLEGRO-STR-A6251 Datasheet
373Kb / 7P
   Universal-Input/15 W 50 kHz Flyback Switching Regulators
STR-A6251M ALLEGRO-STR-A6251M Datasheet
327Kb / 7P
   Universal-Input/15 W 67 kHz Flyback Switching Regulator
STR-A6252 ALLEGRO-STR-A6252 Datasheet
373Kb / 7P
   Universal-Input/15 W 50 kHz Flyback Switching Regulators
STR-A6252M ALLEGRO-STR-A6252M Datasheet
972Kb / 13P
   Universal-Input 20W 67kHz Flyback Switching Regulators
More results

Mô tả tương tự - STR-A6259H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
STR-A6251 ALLEGRO-STR-A6251 Datasheet
373Kb / 7P
   Universal-Input/15 W 50 kHz Flyback Switching Regulators
STR-A6151 ALLEGRO-STR-A6151 Datasheet
232Kb / 7P
   Universal-Input/13 or 16 W Flyback Switching Regulators
STR-A6251M ALLEGRO-STR-A6251M Datasheet
327Kb / 7P
   Universal-Input/15 W 67 kHz Flyback Switching Regulator
STR-A6252M ALLEGRO-STR-A6252M Datasheet
972Kb / 13P
   Universal-Input 20W 67kHz Flyback Switching Regulators
STR-A6169 ALLEGRO-STR-A6169 Datasheet
194Kb / 7P
   Universal-Input/5 W Flyback Switching Regulator
STR-A6153E ALLEGRO-STR-A6153E Datasheet
192Kb / 7P
   Universal-Input/20 W Flyback Switching Regulator
STR-W6754 ALLEGRO-STR-W6754 Datasheet
195Kb / 8P
   Universal-Input/100 W Off-Line Quasi-Resonant Flyback Switching Regulator
STR-W6252D ALLEGRO-STR-W6252D Datasheet
588Kb / 15P
   60 W-Universal Input/40 W-230 Vac Input PWM Switching Regulators
logo
Sanken electric
STR-W6251D SANKEN-STR-W6251D Datasheet
598Kb / 15P
   30 W-Universal Input/45 W-230 Vac Input PWM Switching Regulators
STR-W6253MD SANKEN-STR-W6253MD Datasheet
575Kb / 14P
   60 W-Universal Input/90 W-230 Vac Input PWM Switching Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com