công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-3010LLSL-TL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện SI-3010LLSL-TL
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 A, Ultra-Low-Dropout, 1~3.3 V Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

SI-3010LLSL-TL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Allegro MicroSystems

  SI-3010LLSL-TL Datasheet HTML 1Page - Allegro MicroSystems SI-3010LLSL-TL Datasheet HTML 2Page - Allegro MicroSystems SI-3010LLSL-TL Datasheet HTML 3Page - Allegro MicroSystems SI-3010LLSL-TL Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems SI-3010LLSL-TL Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems SI-3010LLSL-TL Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems SI-3010LLSL-TL Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems SI-3010LLSL-TL Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems SI-3010LLSL-TL Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
SI-3010LLSL
1.5 A, Ultra-Low-Dropout,
1~3.3 V Regulator
115 Northeast Cutoff, Box 15036
Worcester, Massachusetts 01615-0036
Lin
ear
Regulators
8
Tape Specifications
1. Material: conductive polystyrene.
2. Allowable camber: 1 mm/100 mm
maximum.
3. Surface resistance: 100 kΩ,
maximum (distance of ten pockets).
4. 1000 pieces per reel.
Tape and Reel Dimensions in Millimeters


Số phần tương tự - SI-3010LLSL-TL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-3010LLSL-TL SANKEN-SI-3010LLSL-TL Datasheet
257Kb / 2P
   1.5 A, Ultra-Low-Dropout, 1.1~3.3 V Regulator
More results

Mô tả tương tự - SI-3010LLSL-TL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-3010LLSL SANKEN-SI-3010LLSL Datasheet
257Kb / 2P
   1.5 A, Ultra-Low-Dropout, 1.1~3.3 V Regulator
logo
Allegro MicroSystems
SI-3033KM ALLEGRO-SI-3033KM Datasheet
330Kb / 9P
   1 A, Low-Dropout, 3.3 V Regulator
SI-3002KWF ALLEGRO-SI-3002KWF Datasheet
261Kb / 6P
   1 A, Low-Dropout, Dual Output, 2.5 V & 3.3 V Regulator
SI-3006KWM ALLEGRO-SI-3006KWM Datasheet
369Kb / 9P
   1 A, Low-Dropout, Dual Output, 1.8 V & 3.3 V Regulator
SI-3002KWD ALLEGRO-SI-3002KWD Datasheet
440Kb / 9P
   1 A, Low-Dropout, Dual Output, 2.5 V & 3.3 V Regulator
SI-3002KWM ALLEGRO-SI-3002KWM Datasheet
368Kb / 9P
   1 A, Low-Dropout, Dual Output, 2.5 V & 3.3 V Regulator
logo
Texas Instruments
TPS7H1101-SP TI1-TPS7H1101-SP Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   1.5-V to 7-V, ULTRA LOW DROPOUT REGULATOR
logo
Diodes Incorporated
ZLDO330T8TA DIODES-ZLDO330T8TA Datasheet
99Kb / 9P
   3.3 VOLT ULTRA LOW DROPOUT REGULATOR
ZLDO330T8TA DIODES-ZLDO330T8TA Datasheet
99Kb / 9P
   3.3 VOLT ULTRA LOW DROPOUT REGULATOR
ZLDO330 DIODES-ZLDO330 Datasheet
99Kb / 9P
   3.3 VOLT ULTRA LOW DROPOUT REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com