công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-3018LSA bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện SI-3018LSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT 1.8 V LINEAR REGULATOR
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

SI-3018LSA bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Allegro MicroSystems

  SI-3018LSA Datasheet HTML 1Page - Allegro MicroSystems SI-3018LSA Datasheet HTML 2Page - Allegro MicroSystems SI-3018LSA Datasheet HTML 3Page - Allegro MicroSystems SI-3018LSA Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems SI-3018LSA Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems SI-3018LSA Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems SI-3018LSA Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems SI-3018LSA Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems SI-3018LSA Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
SI-3018LSA
LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT
1.8 V LINEAR REGULATOR
www.allegromicro.com
7
NOTES: 1. Exact body and lead configuration at vendor’s option within limits shown.
2. Lead spacing tolerance is non-cumulative.
3. Leads 7 and 8 are internally connected together and provide heat sinking of the pass transistor.
0
° TO 10°
5.1
±0.4
6.2
±0.3
0.5
±0.1
Dwg. MK-006-8 mm
1.27
BSC
0.25
0.10
8
1
4.4
±0.2
0.4
±0.1
1.55
±0.15
0.10 MAX.
5
76
Dimensions in Millimeters
(controlling dimensions)


Số phần tương tự - SI-3018LSA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
SI-3018LSA ALLEGRO-SI-3018LSA Datasheet
171Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT 1.8 V LINEAR REGULATOR
logo
List of Unclassifed Man...
SI-3018LSA ETC1-SI-3018LSA Datasheet
58Kb / 6P
   Surface-Mount, Low Current Consumption, Low Dropout Voltage Dropper Type
logo
Sanken electric
SI-3018LSA SANKEN-SI-3018LSA Datasheet
75Kb / 2P
   Surface-Mount Low Current Consumption Low Dropout Voltage Linear Regulator ICs
SI-3018LSA SANKEN-SI-3018LSA Datasheet
53Kb / 2P
   Surface-Mount, Low Current Consumption, Low Dropout Voltage
More results

Mô tả tương tự - SI-3018LSA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
SI3018 ALLEGRO-SI3018 Datasheet
171Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT 1.8 V LINEAR REGULATOR
SI3025 ALLEGRO-SI3025 Datasheet
172Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT 1.8 V LINEAR REGULATOR
SI-3025LSA ALLEGRO-SI-3025LSA Datasheet
163Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT 2.5 V LINEAR REGULATOR
SI-3033LSA ALLEGRO-SI-3033LSA Datasheet
163Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT 3.3 V LINEAR REGULATOR
SI3033LSA ALLEGRO-SI3033LSA Datasheet
172Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE, HIGH-CURRENT 3.3 V LINEAR REGULATOR
logo
Infineon Technologies A...
TLS805B1SJV INFINEON-TLS805B1SJV_15 Datasheet
1Mb / 22P
   Ultra Low Quiescent Current Linear Voltage Regulator
Rev. 1.0, 2015-02-05
TLS810C1EJV33 INFINEON-TLS810C1EJV33_15 Datasheet
2Mb / 26P
   Ultra Low Quiescent Current Linear Voltage Regulator
Rev. 1.0, 2015-02-11
TLS805D1LDV50 INFINEON-TLS805D1LDV50 Datasheet
1Mb / 29P
   Ultra Low Quiescent Current Linear Voltage Regulator
Rev. 1.0, 2016-03-18
TLS805B1LDV INFINEON-TLS805B1LDV Datasheet
1Mb / 26P
   Ultra Low Quiescent Current Linear Voltage Regulator
Rev. 1.2, 2016-01-11
TLS805B1LDV50 INFINEON-TLS805B1LDV50 Datasheet
770Kb / 24P
   Ultra Low Quiescent Current Linear Voltage Regulator
Rev. 1.10, 2016-04-20
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com