công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT541B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ABT541B
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ABT541B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ABT541B Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT541B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT541B Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT541B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT541B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT541B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT541B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT541B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ABT541B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
www.ti.com
PARAMETER MEASURMENT INFORMATION
t
h
t
su
DataInput
TimingInput
0V
0V
0V
t
W
Input
0V
Input
Output
Waveform1
S1at7V
(seeNoteB)
Output
Waveform2
S1atOpen
(seeNoteB)
V
OL
V
OH
0V
»0V
Output
Output
Output
Control
1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
FromOutput
UnderTest
C =50pF
(seeNote A)
L
LOADCIRCUIT
S1
7V
Open
GND
500
500
TEST
S1
t
/t
PLH
PHL
Open
7V
t
/t
PLZ
PZL
Open
t
/t
PHZ
PZH
VOLTAGEWAVEFORMS
ENABLE ANDDISABLETIMES
LOW- ANDHIGH-LEVEL ENABLING
VOLTAGEWAVEFORMS
PROPAGATIONDELAY TIMES
INVERTING ANDNONINVERTINGOUTPUTS
NOTES: A. C includesprobeandjigcapacitance.
B. Waveform1isforanoutputwithinternalconditionssuchthattheoutputislow,exceptwhendisabledbytheoutputcontrol.
Waveform2isforanoutputwithinternalconditionssuchthattheoutputishigh,exceptwhendisabledbytheoutputcontrol.
C. Allinputpulsesaresuppliedbygeneratorshavingthefollowingcharacteristics:PRR
10MHz,Z =50
,t
.
D. Theoutputsaremeasuredoneatatime,withonetransitionpermeasurement.
L
O
r
£
£
£
2.5ns,
t
2.5ns
f
VOLTAGEWAVEFORMS
PULSEDURATION
VOLTAGEWAVEFORMS
SETUP ANDHOLDTIMES
3V
3V
3V
1.5V
V
M
3.5V
t
PZL
t
PLZ
t
PHZ
t
PZH
V
– 0.3V
OH
V
+0.3V
OL
1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
V
OL
V
OH
3V
3V
V
OH
V
OL
1.5V
1.5V
V
M
1.5V
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
SN54ABT541, SN74ABT541B
OCTAL BUFFERS/DRIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS093L – DECEMBER 1993 – REVISED DECEMBER 2006
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms
6
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - SN74ABT541B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT541B TI-SN74ABT541B Datasheet
94Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT541B TI-SN74ABT541B Datasheet
662Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT541B TI1-SN74ABT541B Datasheet
729Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT541B-EP TI1-SN74ABT541B-EP Datasheet
499Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT541B-EP TI1-SN74ABT541B-EP Datasheet
729Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT541B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC244 TI-SN74AHC244_10 Datasheet
742Kb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT241 TI-SN54ACT241_07 Datasheet
645Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT541 TI-SN54AHCT541_08 Datasheet
704Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT241 TI-SN54ACT241_08 Datasheet
691Kb / 17P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV244A RENESAS-HD74LV244A Datasheet
83Kb / 10P
   Octal Buffers / Drivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
5962-87552012A TI-5962-87552012A Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHCT244_101 TI-SN74AHCT244_101 Datasheet
738Kb / 19P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54F541 TI-SN54F541_06 Datasheet
461Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT540 TI-SN54ABT540_07 Datasheet
172Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT241 TI-SN54ABT241 Datasheet
106Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AC244 TI-SN54AC244 Datasheet
361Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com