công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LC-155A4H1MA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Delta Electronics, Inc. |
|
LC-155A4H1MA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Delta Electronics, Inc. |
4 / 8 page LC-155Axxxxxx DELTA ELECTRONICS, INC. 4 www.deltaww.com Aug., 2006 Rev.:0E Recommend Circuit Schematic Laser Diode Photo-diode 1uH 1uH 0.1uF 10uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 10uF 100 ohm* SerDes IC 3.3V DELTA SFF Module Preamp & Tx_Disable Quantizer TD+ TD - VeeT RD+ RD - Rx_SD VeeR VccT VccR Laser Driver * Depands on SerDes IC used 150 ohm 150 ohm 50 ohm TXL 50 ohm TXL 50 ohm TXL 50 ohm TXL SD TxDis 82ohm 82ohm 130ohm 130 ohm VccT Note: 1. 270 Ohm SD Output pull-down resisters required for LVPECL SD Output. 2. No connected for TTL SD Output. |
Số phần tương tự - LC-155A4H1MA |
|
Mô tả tương tự - LC-155A4H1MA |