công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV26C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV26C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV26C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button BYV26C Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV26C Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV26C Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV26C Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYV26C Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYV26C Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYV26C Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BYV26C Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BYV26C Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
1996 May 30
7
Philips Semiconductors
Product specification
Fast soft-recovery
controlled avalanche rectifiers
BYV26 series
6
0
2
10 2
10 1
110
10 2
10 3
10 4
MSA859
4
5
1
3
t
(ms)
p
I FRM
(A)
= 0.05
δ
0.1
0.2
0.5
1
BYV26A to E
Tamb =60 °C; Rth j-a = 100 K/W.
VRRMmax during 1 −δ; curves include derating for Tj max at VRRM = 1000 V.
Fig.8 Maximum repetitive peak forward current as a function of pulse time (square pulse) and duty factor.
BYV26F and G
Tamb =60 °C; Rth j-a = 100 K/W.
VRRMmax during 1 −δ; curves include derating for Tj max at VRRM = 1400 V.
Fig.9 Maximum repetitive peak forward current as a function of pulse time (square pulse) and duty factor.
0
4
10 2
110
10 2
10 3
10 4
MLB536
8
t
(ms)
p
10 1
I FRM
(A)
2
6
= 0.05
δ
0.1
0.2
0.5
1


Số phần tương tự - BYV26C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYV26C VISHAY-BYV26C Datasheet
41Kb / 4P
   Very Fast Soft-Recovery Avalanche Rectifier
Rev. 2, 24-Jun-98
BYV26C VISHAY-BYV26C Datasheet
121Kb / 4P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYV26C BILIN-BYV26C Datasheet
54Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIERS
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BYV26C SUNMATE-BYV26C Datasheet
155Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Super Fast Rectifier
logo
Vishay Siliconix
BYV26C VISHAY-BYV26C Datasheet
123Kb / 5P
   Ultra Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.6, 14-Apr-05
More results

Mô tả tương tự - BYV26C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV36 PHILIPS-BYV36 Datasheet
78Kb / 14P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 Jul 01
BYW95 PHILIPS-BYW95 Datasheet
54Kb / 8P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 Jun 07
BYD31 PHILIPS-BYD31 Datasheet
59Kb / 9P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 Sep 18
BYD37 PHILIPS-BYD37 Datasheet
65Kb / 12P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1999 Nov 16
BYD52 PHILIPS-BYD52 Datasheet
51Kb / 8P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1998 Dec 03
BYV96 PHILIPS-BYV96 Datasheet
54Kb / 8P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 Jun 07
BYD33 PHILIPS-BYD33 Datasheet
65Kb / 12P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 Sep 18
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BYW95 NJSEMI-BYW95 Datasheet
141Kb / 2P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
logo
NXP Semiconductors
BYD53 PHILIPS-BYD53 Datasheet
81Kb / 12P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1998 Dec 04
BYM26 PHILIPS-BYM26 Datasheet
70Kb / 12P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 May 24
BYM36 PHILIPS-BYM36 Datasheet
78Kb / 14P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 Sep 18
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com