công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV133F-45 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV133F-45
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier diodes schottky barrier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV133F-45 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  BYV133F-45 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV133F-45 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV133F-45 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV133F-45 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV133F-45 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
Rectifier diodes
BYV133F series
schottky barrier
ISOLATION LIMITING VALUE & CHARACTERISTIC
T
hs = 25 ˚C unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
V
isol
Repetitive peak voltage from all
R.H.
≤ 65% ; clean and dustfree
-
1500
V
three terminals to external
heatsink
C
isol
Capacitance from T2 to external f = 1 MHz
-
12
-
pF
heatsink
THERMAL RESISTANCES
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
R
th j-hs
Thermal resistance junction to
per diode
-
-
6
K/W
heatsink
both diodes
-
-
5
K/W
(with heatsink compound)
R
th j-a
Thermal resistance junction to
in free air.
-
55
-
K/W
ambient
STATIC CHARACTERISTICS
T
j = 25 ˚C unless otherwise stated
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
V
F
Forward voltage (per diode)
I
F = 7 A; Tj = 150˚C
-
0.55
0.60
V
I
F = 20 A
-
0.88
0.94
V
I
R
Reverse current (per diode)
V
R = VRRM
-
50
100
µA
V
R = VRRM; Tj = 125 ˚C
-
4
15
mA
C
d
Junction capacitance (per
f = 1MHz; V
R = 5V; Tj = 25 ˚C to
-
300
-
pF
diode)
125 ˚C
August 1996
2
Rev 1.100


Số phần tương tự - BYV133F-45

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYV13 VISHAY-BYV13 Datasheet
48Kb / 4P
   Fast Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYV13 BILIN-BYV13 Datasheet
68Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
BYV13 VISHAY-BYV13 Datasheet
452Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 30-Jul-10
BYV13 VISHAY-BYV13 Datasheet
130Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BYV13 SUNMATE-BYV13 Datasheet
341Kb / 2P
   FAST RECOVER Y RECTIFIER DIODES
More results

Mô tả tương tự - BYV133F-45

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SBT20 EIC-SBT20 Datasheet
28Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
ERA83-004 EIC-ERA83-004 Datasheet
33Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB81-004 EIC-ERB81-004 Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB83-004 EIC-ERB83-004 Datasheet
44Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
SB315SVF EIC-SB315SVF Datasheet
32Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
1N5817 EIC-1N5817 Datasheet
16Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
NXP Semiconductors
BYV143F PHILIPS-BYV143F Datasheet
33Kb / 5P
   Rectifier diodes schottky barrier
August 1996 Rev 1.100
PBYL1025B PHILIPS-PBYL1025B Datasheet
45Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYL1625B PHILIPS-PBYL1625B Datasheet
47Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYR1045F PHILIPS-PBYR1045F Datasheet
41Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
PBYR1645B PHILIPS-PBYR1645B Datasheet
37Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com