công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV118F-35 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV118F-35
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier diodes Schottky barrier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV118F-35 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BYV118F-35 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV118F-35 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV118F-35 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV118F-35 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV118F-35 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV118F-35 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
Rectifier diodes
BYV118F, BYV118X series
Schottky barrier
MECHANICAL DATA
Dimensions in mm
Net Mass: 2 g
Fig.8. SOT186A; The seating plane is electrically isolated from all terminals.
Notes
1. Refer to mounting instructions for F-pack envelopes.
2. Epoxy meets UL94 V0 at 1/8".
10.3
max
3.2
3.0
4.6
max
2.9 max
2.8
seating
plane
6.4
15.8
max
0.6
2.5
2.54
5.08
12
3
3 max.
not tinned
3
0.5
2.5
0.9
0.7
M
0.4
15.8
max.
19
max.
13.5
min.
Recesses (2x)
2.5
0.8 max. depth
1.0 (2x)
1.3
May 1998
5
Rev 1.100


Số phần tương tự - BYV118F-35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV118 PHILIPS-BYV118 Datasheet
36Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
May 1998 Rev 1.300
BYV118-35 PHILIPS-BYV118-35 Datasheet
36Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
May 1998 Rev 1.300
BYV118-40 PHILIPS-BYV118-40 Datasheet
36Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
May 1998 Rev 1.300
BYV118-45 PHILIPS-BYV118-45 Datasheet
36Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
May 1998 Rev 1.300
BYV118B PHILIPS-BYV118B Datasheet
36Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
May 1998 Rev 1.300
More results

Mô tả tương tự - BYV118F-35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SBT20 EIC-SBT20 Datasheet
28Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
ERA83-004 EIC-ERA83-004 Datasheet
33Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB81-004 EIC-ERB81-004 Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB83-004 EIC-ERB83-004 Datasheet
44Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
SB315SVF EIC-SB315SVF Datasheet
32Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
1N5817 EIC-1N5817 Datasheet
16Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
NXP Semiconductors
BYV143F PHILIPS-BYV143F Datasheet
33Kb / 5P
   Rectifier diodes schottky barrier
August 1996 Rev 1.100
PBYL1025B PHILIPS-PBYL1025B Datasheet
45Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYL1625B PHILIPS-PBYL1625B Datasheet
47Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYR1045F PHILIPS-PBYR1045F Datasheet
41Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
PBYR1645B PHILIPS-PBYR1645B Datasheet
37Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com