công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV116-25 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV116-25
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier diodes Schottky barrier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV116-25 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BYV116-25 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV116-25 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV116-25 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV116-25 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV116-25 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV116-25 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
Rectifier diodes
BYV116, BYV116B series
Schottky barrier
Fig.1. Maximum forward dissipation P
F = f(IF(AV)) per
diode; square current waveform where
I
F(AV) =IF(RMS) x √D.
Fig.2. Maximum forward dissipation P
F = f(IF(AV)) per
diode; sinusoidal current waveform where a = form
factor = I
F(RMS) / IF(AV).
Fig.3. Typical and maximum forward characteristic
I
F = f(VF); parameter Tj
Fig.4. Typical reverse leakage current per diode;
I
R = f(VR); parameter Tj
Fig.5. Typical junction capacitance per diode;
C
d = f(VR); f = 1 MHz; Tj = 25˚C to 125 ˚C.
Fig.6. Transient thermal impedance; per diode;
Z
th j-mb = f(tp).
0123456
78
0
1
2
3
4
5
D = 1.0
0.5
0.2
0.1
BYV116
Rs = 0.046 Ohms
Vo = 0.31 V
Average forward current, IF(AV) (A)
Forward dissipation, PF (W)
T
I
D =
tp
tp
T
t
Tmb(max) / C
150
146
142
138
134
130
0
5
10
15
20
25
1uA
10uA
100uA
1mA
10mA
100mA
BYV116
VR / V
IR / A
Tj = 25 C
50 C
75 C
100 C
125 C
150 C
012345
0
1
2
3
4
5
a = 1.57
1.9
2.2
2.8
4
BYV116
Rs = 0.046 Ohms
Vo = 0.31 V
Average forward current, IF(AV) (A)
Forward dissipation, PF (W)
Tmb(max) / C
150
146
142
138
134
130
1
10
100
10
100
1000
BYV116
VR / V
Cd / pF
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
2
4
6
8
10
BYV116
VF / V
IF / A
Tj = 25 C
Tj = 125 C
typ
max
1us
10us
100us
1ms
10ms
100ms
1s
10s
0.001
0.01
0.1
1
10
PBYR325CTD
pulse width, tp (s)
Transient thermal impedance, Zth j-mb (K/W)
D =
tp
tp
T
T
P
t
D
March 1998
3
Rev 1.000


Số phần tương tự - BYV116-25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV1100 PHILIPS-BYV1100 Datasheet
64Kb / 12P
   Fast soft-recovery rectifier
1998 Dec 03
BYV118 PHILIPS-BYV118 Datasheet
36Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
May 1998 Rev 1.300
BYV118-35 PHILIPS-BYV118-35 Datasheet
36Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
May 1998 Rev 1.300
BYV118-40 PHILIPS-BYV118-40 Datasheet
36Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
May 1998 Rev 1.300
BYV118-45 PHILIPS-BYV118-45 Datasheet
36Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
May 1998 Rev 1.300
More results

Mô tả tương tự - BYV116-25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SBT20 EIC-SBT20 Datasheet
28Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
ERA83-004 EIC-ERA83-004 Datasheet
33Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB81-004 EIC-ERB81-004 Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB83-004 EIC-ERB83-004 Datasheet
44Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
SB315SVF EIC-SB315SVF Datasheet
32Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
1N5817 EIC-1N5817 Datasheet
16Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
NXP Semiconductors
BYV143F PHILIPS-BYV143F Datasheet
33Kb / 5P
   Rectifier diodes schottky barrier
August 1996 Rev 1.100
PBYL1025B PHILIPS-PBYL1025B Datasheet
45Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYL1625B PHILIPS-PBYL1625B Datasheet
47Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYR1045F PHILIPS-PBYR1045F Datasheet
41Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
PBYR1645B PHILIPS-PBYR1645B Datasheet
37Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com