công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV1020 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV1020
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV1020 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BYV1020 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV1020 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV1020 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV1020 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
1996 May 13
3
Philips Semiconductors
Product specification
Schottky barrier diodes
BYV10 series
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Tamb =25 °C; unless otherwise specified.
Note
1. Pulsed test: tp = 300 µs; δ = 0.02.
THERMAL CHARACTERISTICS
Note
1. Refer to SOD81 standard mounting conditions.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
VF
forward voltage
IF = 0.1 A
−−
390
mV
IF =1A
−−
550
mV
IF =3A
−−
850
mV
IR
reverse current
VR =VRRMmax; note 1
−−
1
mA
Cd
diode capacitance
VR = 0 V; f = 1 MHz
220
pF
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
Rth j-a
thermal resistance from junction to ambient
note 1
100
K/W


Số phần tương tự - BYV1020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BYV10-20 NJSEMI-BYV10-20 Datasheet
39Kb / 1P
   Schottky Barrier Diodes
BYV10-30 NJSEMI-BYV10-30 Datasheet
39Kb / 1P
   Schottky Barrier Diodes
logo
STMicroelectronics
BYV10-40 STMICROELECTRONICS-BYV10-40 Datasheet
72Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
August 1998 Ed : 1A
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BYV10-40 NJSEMI-BYV10-40 Datasheet
39Kb / 1P
   Schottky Barrier Diodes
logo
List of Unclassifed Man...
BYV10-40 ETC2-BYV10-40 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - BYV1020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
B0520W AITSEMI-B0520W Datasheet
531Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
B0520WS AITSEMI-B0520WS Datasheet
522Kb / 4P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
logo
Formosa MS
FM0520-M FORMOSA-FM0520-M Datasheet
80Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Chip Schottky Barrier Diodes
logo
Leshan Radio Company
MMBD101LT1 LRC-MMBD101LT1 Datasheet
52Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes
RB721Q LRC-RB721Q Datasheet
20Kb / 1P
   SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
ON Semiconductor
BAT54AWT1 ONSEMI-BAT54AWT1 Datasheet
49Kb / 4P
   Schottky Barrier Diodes
October, 2005 ??Rev. 1
logo
TRANSYS Electronics Lim...
RB420D TEL-RB420D Datasheet
72Kb / 1P
   Schottky barrier Diodes
RB520S-30 TEL-RB520S-30 Datasheet
90Kb / 2P
   Schottky barrier Diodes
RB521S-30 TEL-RB521S-30 Datasheet
88Kb / 2P
   Schottky barrier Diodes
RB751G-40 TEL-RB751G-40 Datasheet
99Kb / 2P
   Schottky barrier Diodes
logo
E-Tech Electronics LTD
BAT54RCLT1 ETL-BAT54RCLT1 Datasheet
78Kb / 1P
   Schottky Barrier Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com