công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP177GSZ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện OP177GSZ-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultraprecision Operational Amplifier
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

OP177GSZ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button OP177GSZ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices OP177GSZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices OP177GSZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices OP177GSZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices OP177GSZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices OP177GSZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices OP177GSZ-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices OP177GSZ-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices OP177GSZ-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
OP177
Rev. E | Page 8 of 16
1000
100
10
1
1
10
100
1k
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
VS = ±15V
RS1 = RS2 = 200kΩ
THERMAL NOISE OF SOURCE
RESISTORS INCLUDED
EXCLUDED
RS = 0
Figure 18. Total Input Noise Voltage vs. Frequency
10
1
0.1
100
1k
10k
100k
BANDWIDTH (Hz)
TA = 25°C
VS = ±15V
Figure 19. Input Wideband Noise vs. Bandwidth
(0.1 Hz to Frequency Indicated)
FREQUENCY (Hz)
0
1k
4
8
12
16
20
24
28
32
10k
100k
1M
TA = 25°C
VS = ±15V
Figure 20. Maximum Output Swing vs. Frequency
20
15
10
5
0
100
1k
10k
LOAD RESISTANCE TO GROUND (Ω)
TA = 25°C
VS = +15V
VIN = ±10mV
POSITIVE SWING
NEGATIVE SWING
Figure 21. Maximum Output Voltage vs. Load Resistance
TA = 25°C
VS = ±15V
40
35
30
25
20
15
01
2
3
TIME FROM OUTPUT BEING SHORTED (Minutes)
+ISC
–ISC
4
Figure 22. Output Short-Circuit Current vs. Time


Số phần tương tự - OP177GSZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP177GS AD-OP177GS Datasheet
788Kb / 12P
   Ultraprecision Operational Amplifier
REV. B
More results

Mô tả tương tự - OP177GSZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP177 AD-OP177 Datasheet
788Kb / 12P
   Ultraprecision Operational Amplifier
REV. B
OP177 AD-OP177_15 Datasheet
332Kb / 16P
   Ultraprecision Operational Amplifier
ADR423 AD-ADR423_15 Datasheet
459Kb / 24P
   Ultraprecision, Low Noise Voltage References
Rev. J
logo
National Semiconductor ...
LM725 NSC-LM725 Datasheet
495Kb / 11P
   Operational Amplifier
logo
SG Micro Corp
SGM8142 SGMICRO-SGM8142 Datasheet
291Kb / 10P
   Operational Amplifier
logo
Linear Technology
RH101A LINER-RH101A_15 Datasheet
142Kb / 2P
   Operational Amplifier
RH07 LINER-RH07 Datasheet
113Kb / 4P
   Operational Amplifier
logo
Siemens Semiconductor G...
TCA321 SIEMENS-TCA321 Datasheet
739Kb / 5P
   Operational Amplifier
logo
Linear Technology
OP-05 LINER-OP-05 Datasheet
520Kb / 8P
   Operational Amplifier
RH108A LINER-RH108A Datasheet
141Kb / 4P
   Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com