công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT79 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYT79
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier diodes ultrafast
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYT79 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BYT79 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYT79 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYT79 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYT79 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYT79 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
Rectifier diodes
BYT79 series
ultrafast
MECHANICAL DATA
Dimensions in mm
Net Mass: 2 g
Fig.10. SOD59 (TO220AC). pin 1 connected to mounting base.
Notes
1. Refer to mounting instructions for TO220 envelopes.
2. Epoxy meets UL94 V0 at 1/8".
10,3
max
3,7
2,8
3,0
3,0 max
not tinned
1,3
max
(2x)
2,4
0,6
4,5
max
5,9
min
15,8
max
1,3
0,9 max (2x)
13,5
min
5,08
12
September 1998
4
Rev 1.300


Số phần tương tự - BYT79

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BYT79 NJSEMI-BYT79 Datasheet
194Kb / 3P
   Rectifier diodes ultrafast
logo
WeEn Semiconductors
BYT79-500 WEEN-BYT79-500 Datasheet
767Kb / 7P
   Rectifier diodes ultrafast
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 NXP-BYT79-600 Datasheet
68Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01 - 16 October 2007
logo
Inchange Semiconductor ...
BYT79-600 ISC-BYT79-600 Datasheet
298Kb / 2P
   Ultra fast Rectifier
logo
WeEn Semiconductors
BYT79-600 WEEN-BYT79-600 Datasheet
450Kb / 11P
   Rectifier diode ultrafast
More results

Mô tả tương tự - BYT79

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV79 PHILIPS-BYV79 Datasheet
34Kb / 6P
   Rectifier diodes ultrafast
October 1994 Rev 1.100
BYW29 PHILIPS-BYW29 Datasheet
33Kb / 6P
   Rectifier diodes ultrafast
October 1994 Rev 1.100
BYR29F PHILIPS-BYR29F Datasheet
45Kb / 6P
   Rectifier diodes ultrafast
September 1998 Rev 1.400
BYT79 PHILIPS-BYT79_15 Datasheet
120Kb / 7P
   Rectifier diodes ultrafast
September 1998
BYV29 PHILIPS-BYV29_15 Datasheet
119Kb / 7P
   Rectifier diodes ultrafast
September 1998
BYV29F PHILIPS-BYV29F Datasheet
52Kb / 7P
   Rectifier diodes ultrafast
February 1999 Rev 1.400
BYV72F PHILIPS-BYV72F Datasheet
40Kb / 6P
   Rectifier diodes ultrafast
October 1994 Rev 1.100
BYW29F PHILIPS-BYW29F Datasheet
41Kb / 6P
   Rectifier diodes ultrafast
October 1994 Rev 1.100
BYQ28X PHILIPS-BYQ28X Datasheet
46Kb / 6P
   Rectifier diodes ultrafast
August 1996 Rev 1.000
BYR29 PHILIPS-BYR29 Datasheet
43Kb / 5P
   Rectifier diodes ultrafast
September 1998 Rev 1.300
logo
Guangdong Kexin Industr...
MURS260 KEXIN-MURS260 Datasheet
819Kb / 2P
   Ultrafast Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com