công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8822 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC8822
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

DAC8822 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button DAC8822 Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) DAC8822 Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) DAC8822 Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) DAC8822 Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) DAC8822 Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) DAC8822 Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) DAC8822 Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) DAC8822 Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) DAC8822 Datasheet HTML 12Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: V
DD = +5V
Channel A
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T
A =+25°C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T =+25 C
°
A
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T
A =
40
-
°C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T = 40
-
°
A
C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T
A =+125°C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T
A =+125°C
DAC8822
SBAS390A – DECEMBER 2006 – REVISED MARCH 2007
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 2.
Figure 3.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 4.
Figure 5.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 6.
Figure 7.
8
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - DAC8822

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8822 BURR-BROWN-DAC8822 Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822QBDBT BURR-BROWN-DAC8822QBDBT Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822QBDBTG4 BURR-BROWN-DAC8822QBDBTG4 Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822QBDBTR BURR-BROWN-DAC8822QBDBTR Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822QBDBTRG4 BURR-BROWN-DAC8822QBDBTRG4 Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - DAC8822

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8822 BURR-BROWN-DAC8822_07 Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8820 TI-DAC8820 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC7822 BURR-BROWN-DAC7822 Datasheet
610Kb / 18P
   Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8805 TI1-DAC8805_14 Datasheet
797Kb / 25P
[Old version datasheet]   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8805 BURR-BROWN-DAC8805 Datasheet
526Kb / 25P
   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC7822 TI1-DAC7822_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8812 TI-DAC8812 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8812 TI1-DAC8812 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, Serial-Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8806 TI-DAC8806 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC7821 TI-DAC7821 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com