công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8571ARZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8571ARZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8571ARZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8571ARZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8571ARZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8571ARZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8571ARZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8571ARZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8571ARZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8571ARZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8571ARZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8571ARZ-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
AD8571/AD8572/AD8574
Rev. B | Page 8 of 24
60
40
50
10
20
30
–10
0
–40
–30
–20
100
10k
1k
1M
100k
10M
FREQUENCY (Hz)
VS = 2.7V
CL = 0pF
RL = 2kΩ
AV = –100
AV = –10
AV = +1
Figure 19. Closed-Loop Gain vs. Frequency at 2.7 V
60
40
50
10
20
30
–10
0
–40
–30
–20
100
10k
1k
1M
100k
10M
FREQUENCY (Hz)
VS = 5V
CL = 0pF
RL = 2kΩ
AV = –100
AV = –10
AV = +1
Figure 20. Closed-Loop Gain vs. Frequency at 5 V
300
240
270
150
180
210
90
120
0
30
60
100
10k
1k
10M
FREQUENCY (Hz)
AV = 1
AV = 100
AV = 10
VS = 2.7V
1M
100k
Figure 21. Output Impedance vs. Frequency at 2.7 V
300
240
270
150
180
210
90
120
0
30
60
100
10k
1k
10M
FREQUENCY (Hz)
AV = 1
AV = 100
AV = 10
VS = 5V
1M
100k
Figure 22. Output Impedance vs. Frequency at 5 V
VS = 2.7V
CL = 300pF
RL = 2kΩ
AV = 1
2µs
500mV
Figure 23. Large Signal Transient Response at 2.7 V
VS = 5V
CL = 300pF
RL = 2kΩ
AV = 1
5µs
1V
Figure 24. Large Signal Transient Response at 5 V


Số phần tương tự - AD8571ARZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8571ARZ-REEL7 AD-AD8571ARZ-REEL7 Datasheet
519Kb / 24P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
REV. C
AD8571ARZ-REEL7 AD-AD8571ARZ-REEL7 Datasheet
416Kb / 24P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
Rev. E
More results

Mô tả tương tự - AD8571ARZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8571 AD-AD8571_07 Datasheet
519Kb / 24P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
REV. C
AD8574 AD-AD8574_15 Datasheet
416Kb / 24P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
Rev. E
AD8571 AD-AD8571_15 Datasheet
416Kb / 24P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
Rev. E
AD8572 AD-AD8572_15 Datasheet
416Kb / 24P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
Rev. E
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM8581 HMSEMI-HM8581 Datasheet
981Kb / 6P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/ Output Operational Amplifiers
logo
Analog Devices
AD8551 AD-AD8551_07 Datasheet
571Kb / 24P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
REV. C
AD8571ARMZ AD-AD8571ARMZ Datasheet
416Kb / 24P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
Rev. E
AD8551 AD-AD8551_12 Datasheet
440Kb / 24P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
Rev. E
AD8551 AD-AD8551 Datasheet
262Kb / 20P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
REV. 0
AD8571 AD-AD8571 Datasheet
247Kb / 19P
   Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com