công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBSG53AMNR2 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBSG53AMNR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V/3.3V SiGe Selectable Differential Clock and Data D Flip?묯lop/Clock Divider with Reset and OLS
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBSG53AMNR2 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button NBSG53AMNR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NBSG53AMNR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NBSG53AMNR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NBSG53AMNR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor NBSG53AMNR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor NBSG53AMNR2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor NBSG53AMNR2 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor NBSG53AMNR2 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor NBSG53AMNR2 Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
NBSG53A
http://onsemi.com
11
Figure 4. Output Voltage Amplitude (VOUTPP) / RMS Jitter vs.
Input Frequency (fin) for DFF Mode (VCC − VEE = 3.3 V @ 255C; Repetitive 1010 Input Data Pattern)
RMS JITTER
INPUT FREQUENCY (GHz)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
123456
789
10
11
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OLS = VCC
0
OLS = VCC − 0.4 V
*OLS = VEE
OLS = VCC − 0.8 V, OLS = FLOAT
INPUT FREQUENCY (GHz)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
123
456
78
9
10
11
12
OLS = VCC
0
OLS = VCC − 0.4 V
*OLS = VEE
OLS = VCC − 0.8 V, OLS = FLOAT
Figure 5. Output Voltage Amplitude (VOUTPP) / RMS Jitter vs.
Input Frequency (fin) for DIV/2 Mode (VCC − VEE = 3.3 V @ 255C)
*When an output level of 400 mV is desired and VCC − VEE > 3.0 V, a 2 kW resistor should be connected from OLS to VEE.


Số phần tương tự - NBSG53AMNR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBSG53AMNR2 ONSEMI-NBSG53AMNR2 Datasheet
133Kb / 18P
   2.5V/3.3V SiGe Selectable Differential Clock and Data D Flip-Flop/Clock Divider with Reset and OLS
March, 2004 ??Rev. 5
NBSG53AMNR2G ONSEMI-NBSG53AMNR2G Datasheet
167Kb / 17P
   2.5 V/3.3 V SiGe Selectable Differential Clock and Data D Flip-Flop/Clock Divider
June, 2014 ??Rev. 15
More results

Mô tả tương tự - NBSG53AMNR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBSG53A ONSEMI-NBSG53A Datasheet
133Kb / 18P
   2.5V/3.3V SiGe Selectable Differential Clock and Data D Flip-Flop/Clock Divider with Reset and OLS
March, 2004 ??Rev. 5
MC10EP51 ONSEMI-MC10EP51_06 Datasheet
155Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL D Flip?묯lop with Reset and Differential Clock
November, 2006 ??Rev. 6
MC100LVEL29 ONSEMI-MC100LVEL29_06 Datasheet
120Kb / 6P
   3.3V ECL Dual Differential Data and Clock D Flip?묯lop With Set and Reset
November, 2006 ??Rev. 5
MC10EP29 ONSEMI-MC10EP29_06 Datasheet
173Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Dual Differential Data and Clock D Flip?묯lop With Set and Reset
December, 2006 ??Rev. 4
NBSG53A ONSEMI-NBSG53A_14 Datasheet
167Kb / 17P
   2.5 V/3.3 V SiGe Selectable Differential Clock and Data D Flip-Flop/Clock Divider
June, 2014 ??Rev. 15
MC10EP52 ONSEMI-MC10EP52_06 Datasheet
162Kb / 12P
   3.3V / 5V ECL Differential Data and Clock D Flip?묯lop
December, 2006 ??Rev. 6
MC100EL29 ONSEMI-MC100EL29_06 Datasheet
116Kb / 6P
   5V ECL Dual Differential Data and Clock D Flip?묯lop With Set and Reset
October, 2006 ??Rev. 4
NLSF1174 ONSEMI-NLSF1174_06 Datasheet
82Kb / 6P
   Hex D Flip?묯lop with Common Clock and Reset
May, 2006 ??Rev. 5
logo
Micrel Semiconductor
SY10EP53V MICREL-SY10EP53V Datasheet
52Kb / 5P
   5V/3.3V DIFFERENTIAL DATA AND CLOCK D FLIP-FLOP WITH SET AND RESET
SY10EP53V MICREL-SY10EP53V_08 Datasheet
64Kb / 6P
   5V/3.3V DIFFERENTIAL DATA AND CLOCK D FLIP-FLOP WITH SET AND RESET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com