công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 1N4004
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

1N4004 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  1N4004 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 1N4004 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 1N4004 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N4001-1N4007, Rev. C1
2003 Fairchild Semiconductor Corporation
General Purpose Rectifiers
(continued)
Typical Characteristics
Forward Characteristics
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0.01
0.02
0.04
0.1
0.2
0.4
1
2
4
10
20
FORWARD VOLTAGE (V)
T = 25 C
Pulse Width = 300
µµµµS
2% Duty Cycle
º
J
Non-Repetitive Surge Current
12
4
6 8 10
20
40
60
100
0
6
12
18
24
30
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Forward Current Derating Curve
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
AMBIENT TEMPERATURE ( C)
º
SINGLE PHASE
HALF WAVE
60HZ
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
.375" 9.0 mm LEAD
LENGTHS
Reverse Characteristics
0
2040
6080
100
120
140
0.01
0.1
1
10
100
1000
RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
T = 25 C
º
J
T = 150 C
º
J
T = 100 C
º
J


Số phần tương tự - 1N4004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Juxing Electr...
1N4004 JUXING-1N4004 Datasheet
1Mb / 2P
   SILICON RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
1N4004 PANJIT-1N4004 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4004 EIC-1N4004 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
logo
Pan Jit International I...
1N4004 PANJIT-1N4004 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Central Semiconductor C...
1N4004 CENTRAL-1N4004 Datasheet
72Kb / 2P
   AMP SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
S25VB60 SHINDENGEN-S25VB60 Datasheet
158Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
U6KBA80R SHINDENGEN-U6KBA80R Datasheet
170Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
QG501C SECOS-QG501C_15 Datasheet
341Kb / 2P
   General Purpose Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
LN25XB60 SHINDENGEN-LN25XB60 Datasheet
178Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BY251 TAYCHIPST-BY251 Datasheet
623Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
H1N400X HSMC-H1N400X Datasheet
23Kb / 2P
   General Purpose Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
S1WBA60S SHINDENGEN-S1WBA60S Datasheet
171Kb / 5P
   General purpose rectifiers
logo
Compact Technology Corp...
GS2A CTC-GS2A Datasheet
90Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Fairchild Semiconductor
1N5393 FAIRCHILD-1N5393_13 Datasheet
138Kb / 5P
   General-Purpose Rectifiers
logo
Comchip Technology
CGR1A7-HF COMCHIP-CGR1A7-HF Datasheet
85Kb / 3P
   General Purpose Rectifiers
logo
NXP Semiconductors
PS07J PHILIPS-PS07J Datasheet
51Kb / 9P
   General purpose rectifiers
Rev. 02-26 July 2004
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com