công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33063AVP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33063AVP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33063AVP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC33063AVP Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
MC34063A, MC33063A, NCV33063A
http://onsemi.com
4
ton
VCC = 5.0 V
Pin 7 = VCC
Pin 5 = GND
TA = 25°C
toff
Figure 2. Output Switch On−Off Time versus
Oscillator Timing Capacitor
Figure 3. Timing Capacitor Waveform
0.01 0.02
0.05
0.1
0.2
0.5 1.0
2.0
5.0 10
CT, OSCILLATOR TIMING CAPACITOR (nF)
10
ms/DIV
VCC = 5.0 V
Pin 7 = VCC
Pin 2 = GND
Pins 1, 5, 8 = Open
CT = 1.0 nF
TA = 25°C
1000
500
200
100
50
20
10
5.0
2.0
1.0
Figure 4. Emitter Follower Configuration Output
Saturation Voltage versus Emitter Current
Figure 5. Common Emitter Configuration Output
Switch Saturation Voltage versus
Collector Current
Figure 6. Current Limit Sense Voltage
versus Temperature
Figure 7. Standby Supply Current versus
Supply Voltage
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
IE, EMITTER CURRENT (A)
VCC = 5.0 V
Pins 1, 7, 8 = VCC
Pins 3, 5 = GND
TA = 25°C
(See Note 7)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
IC, COLLECTOR CURRENT(A)
Darlington Connection
Forced
b = 20
−55
−25
0
25
50
75
100
125
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
VCC = 5.0 V
Ichg = Idischg
0
5.0
10
15
20
25
30
35
40
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
CT = 1.0 nF
Pin 7 = VCC
Pin 2 = GND
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
1.1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
3.6
3.2
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
1.0
2.8
VCC = 5.0 V
Pin 7 = VCC
Pins 2, 3, 5 = GND
TA = 25°C
(See Note 7)
7. Low duty cycle pulse techniques are used during test to maintain junction temperature as close to ambient temperature as possible.


Số phần tương tự - MC33063AVP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
200Kb / 12P
   DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
1996 REV 5
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
149Kb / 16P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
August, 2000 ??Rev. 6
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
More results

Mô tả tương tự - MC33063AVP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34063A ONSEMI-MC34063A_10 Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
NCP3063 ONSEMI-NCP3063 Datasheet
259Kb / 16P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
November, 2006 ??Rev. 1
MC34163 ONSEMI-MC34163_05 Datasheet
248Kb / 16P
   3.4 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 5
MC34166 ONSEMI-MC34166_10 Datasheet
265Kb / 18P
   3.0 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 7
MC34166 ONSEMI-MC34166_05 Datasheet
265Kb / 18P
   3.0 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 7
NCV33163 ONSEMI-NCV33163_05 Datasheet
202Kb / 15P
   2.5 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
November, 2005 ??Rev. 2
MC34167 ONSEMI-MC34167_10 Datasheet
263Kb / 20P
   5.0 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
November, 2005 ??Rev. 7
MC34167 ONSEMI-MC34167_05 Datasheet
263Kb / 20P
   5.0 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
November, 2005 ??Rev. 7
MC34063LINVEVB ONSEMI-MC34063LINVEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063A ONSEMI-MC33063A Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators
December, 2016 ??Rev. 24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com