công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33063AVDR2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33063AVDR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33063AVDR2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33063AVDR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33063AVDR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33063AVDR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33063AVDR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33063AVDR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33063AVDR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33063AVDR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33063AVDR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33063AVDR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
MC34063A, MC33063A, NCV33063A
http://onsemi.com
6
9a. External NPN Switch
9b. External NPN Saturated Switch
(See Note 8)
8
7
6
Rsc
Vin
1
2
Vout
R
R
³ 0 for
constant Vin
8. If the output switch is driven into hard saturation (non−Darlington configuration) at low switch currents (
≤ 300 mA) and high driver currents
(
≥ 30 mA), it may take up to 2.0 ms to come out of saturation. This condition will shorten the off time at frequencies ≥ 30 kHz, and is magnified
at high temperatures. This condition does not occur with a Darlington configuration, since the output switch cannot saturate. If a
non−Darlington configuration is used, the following output drive condition is recommended.
8
7
6
Rsc
Vin
1
2
Vout
Figure 9. External Current Boost Connections for IC Peak Greater than 1.5 A


Số phần tương tự - MC33063AVDR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33063AVDR2 ONSEMI-MC33063AVDR2 Datasheet
149Kb / 16P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
August, 2000 ??Rev. 6
MC33063AVDR2 ONSEMI-MC33063AVDR2 Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AVDR2 ONSEMI-MC33063AVDR2 Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AVDR2 ONSEMI-MC33063AVDR2 Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AVDR2G ONSEMI-MC33063AVDR2G Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
More results

Mô tả tương tự - MC33063AVDR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34063A ONSEMI-MC34063A_10 Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
NCP3063 ONSEMI-NCP3063 Datasheet
259Kb / 16P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
November, 2006 ??Rev. 1
MC34163 ONSEMI-MC34163_05 Datasheet
248Kb / 16P
   3.4 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 5
MC34166 ONSEMI-MC34166_10 Datasheet
265Kb / 18P
   3.0 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 7
MC34166 ONSEMI-MC34166_05 Datasheet
265Kb / 18P
   3.0 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 7
NCV33163 ONSEMI-NCV33163_05 Datasheet
202Kb / 15P
   2.5 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
November, 2005 ??Rev. 2
MC34167 ONSEMI-MC34167_10 Datasheet
263Kb / 20P
   5.0 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
November, 2005 ??Rev. 7
MC34167 ONSEMI-MC34167_05 Datasheet
263Kb / 20P
   5.0 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
November, 2005 ??Rev. 7
MC34063LINVEVB ONSEMI-MC34063LINVEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063A ONSEMI-MC33063A Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators
December, 2016 ??Rev. 24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com