công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33023DW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33023DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Single?묮nded PWM Controller
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33023DW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33023DW Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33023DW Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33023DW Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33023DW Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33023DW Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33023DW Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33023DW Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33023DW Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33023DW Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
MC34023, MC33023
http://onsemi.com
6
VCC = 15 V
0
10
20
30
40
50
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 8. Reference Voltage Change
versus Source Current
ISource, SOURCE CURRENT (mA)
Figure 9. Reference Short Circuit Current
versus Temperature
−55
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
−25
0
25
50
75
100
125
Figure 10. Reference Line Regulation
Figure 11. Reference Load Regulation
Figure 12. Current Limit Comparator Input
Offset Voltage versus Temperature
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 13. Shutdown Comparator Threshold
Voltage versus Temperature
−55
−25
25
50
75
100
125
− 55
−25
0
25
50
75
125
100
0
TA = + 25°C
TA = −55°C
Vref LINE REGULATION 10 V to 24 V
(2.0 ms/DIV)
Vref LOAD REGULATION 1.0 mA to 10 mA
(2.0 ms/DIV)
TA = +125°C
VCC = 15 V
VCC = 15 V
VCC = 15 V
Pin 11(14) = 1.1 V
1.42
100
60
20
−20
−60
−100
0
−5.0
−10
−15
−20
−25
−30
66
65.6
65.2
64.8
64.4
64
1.50
1.46
1.38
1.34
1.30


Số phần tương tự - MC33023DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33023DW ONSEMI-MC33023DW Datasheet
470Kb / 19P
   High Speed Single-Ended PWM Controller
Rev 2
More results

Mô tả tương tự - MC33023DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34025 ONSEMI-MC34025_05 Datasheet
473Kb / 20P
   High Speed Double?묮nded PWM Controller
October, 2005 ??Rev. 7
MC34023 ONSEMI-MC34023 Datasheet
470Kb / 19P
   High Speed Single-Ended PWM Controller
Rev 2
logo
Texas Instruments
UC1823AJ883B TI-UC1823AJ883B Datasheet
456Kb / 9P
[Old version datasheet]   High Speed PWM Controller
UC3823N TI-UC3823N Datasheet
2Mb / 13P
[Old version datasheet]   HIGH SPEED PWM CONTROLLER
UC3824DW TI1-UC3824DW Datasheet
704Kb / 14P
[Old version datasheet]   HIGH SPEED PWM CONTROLLER
UCC3829-1 TI1-UCC3829-1 Datasheet
196Kb / 11P
[Old version datasheet]   High Speed PWM Controller
UC1823 TI-UC1823 Datasheet
409Kb / 7P
[Old version datasheet]   High Speed PWM Controller
UC1823A TI-UC1823A Datasheet
303Kb / 15P
[Old version datasheet]   High Speed PWM Controller
UC3825B TI-UC3825B Datasheet
316Kb / 9P
[Old version datasheet]   High Speed PWM Controller
UC1825 TI-UC1825 Datasheet
914Kb / 17P
[Old version datasheet]   High Speed PWM Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com