công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33502DR2G bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33502DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Dual Operational Amplifier
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33502DR2G bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33502DR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33502DR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33502DR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33502DR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33502DR2G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33502DR2G Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33502DR2G Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33502DR2G Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC33502DR2G Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
MC33502
http://onsemi.com
11
12
3
4
5
6
7
VCC − VEE, SUPPLY VOLTAGE (V)
0
0
20
40
20
40
60
80
100
60
80
100
Phase Margin
Gain Margin
RL = 600 W
CL = 0
TA = 25°C
10
1.0 k
100
100 k
10
20
30
40
50
60
70
10 k
f, FREQUENCY (Hz)
VCC − VEE = 5.0 V
TA = 25°C
−55
−25
0
25
50
75
100
125
0
0.4
0.8
1.2
1.6
AVOL ≥ 10 dB
RL = 600 W
VCC − VEE, SUPPLY VOLTAGE (V)
0
1.0
2.0
3.0
4.0
0
20
40
60
120
5.0
6.0
RL = 600 W
TA = 25°C
80
100
VCC, |VEE|, SUPPLY VOLTAGE (V)
0
±0.5
±1.0
±1.5
±2.0
±2.5
±3.0
±3.5
0
2.0
4.0
6.0
8.0
RL= 600 W
TA = 25°C
Figure 27. Channel Separation
versus Frequency
30
100
10 k
100 k
300 k
300
30 k
AV = 100
0
20
40
100
120
60
80
VCC − VEE = 5.0 V
RL = 600 W
VO = 4.0 Vpp
TA = 25°C
f, FREQUENCY (Hz)
AV = 10
0
0
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 28. Output Voltage Swing
versus Supply Voltage
Figure 29. Equivalent Input Noise Voltage
versus Frequency
Figure 30. Gain and Phase Margin
versus Supply Voltage
Figure 31. Useable Supply Voltage
versus Temperature
Figure 32. Open Loop Gain
versus Supply Voltage


Số phần tương tự - MC33502DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33502D ONSEMI-MC33502D Datasheet
329Kb / 15P
   LOW VOLTAGE RAIL-TO-RAIL DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
1998 REV 0
More results

Mô tả tương tự - MC33502DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33501 ONSEMI-MC33501_06 Datasheet
180Kb / 14P
   1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Single Operational Amplifiers
July, 2006 ??Rev. 10
NCS2001 ONSEMI-NCS2001_07 Datasheet
206Kb / 17P
   0.9 V, Rail?뭪o?뭃ail, Single Operational Amplifier
January, 2007 ??Rev. 15
NCS7101 ONSEMI-NCS7101_06 Datasheet
146Kb / 16P
   1.8 Volt Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifier
February, 2006 ??Rev. 3
MC33201 ONSEMI-MC33201_06 Datasheet
264Kb / 19P
   Low Voltage, Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 14
NCS2002 ONSEMI-NCS2002_07 Datasheet
201Kb / 16P
   Sub?뭀ne Volt Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifier with Enable Feature
January, 2007 ??Rev. 6
MC33501 ONSEMI-MC33501 Datasheet
201Kb / 16P
   1.0 V, Rail-to-Rail, Single Operational Amplifiers
October, 2002 ??Rev. 7
logo
SG Micro Corp
SGM8922 SGMICRO-SGM8922 Datasheet
324Kb / 10P
   Dual Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
logo
Advanced Linear Devices
ALD2704 ALD-ALD2704 Datasheet
52Kb / 6P
   DUAL RAIL-TO-RAIL CMOS OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Micrel Semiconductor
MIC864 MICREL-MIC864_14 Datasheet
534Kb / 11P
   Dual 350kHz Rail-to-Rail Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TS912 STMICROELECTRONICS-TS912_06 Datasheet
217Kb / 19P
   Rail-to-Rail CMOS Dual Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com