công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33502P bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33502P
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Dual Operational Amplifier
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33502P bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33502P Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
MC33502
http://onsemi.com
10
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
−25
0
25
50
75
100
125
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
−55
0
20
40
60
−20
−40
1.0 M
10 M
f, FREQUENCY (Hz)
10 k
100 k
Figure 21. Slew Rate versus Temperature
−55
−25
0
25
50
75
100
125
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
0
1.0
2.0
3.0
4.0
VCC − VEE = 5.0 V
+ Slew Rate
−25
0
25
50
75
100
125
−55
0
20
40
0
20
40
60
80
100
60
80
100
VCC − VEE = 5.0 V
RL = 600 W
CL = 100 pF
10
1.0 k
1.0 M
100
100 k
10 k
0
20
40
60
70
RT, DIFFERENTIAL SOURCE RESISTANCE (W)
Phase Margin
Gain Margin
CL, CAPACITIVE LOAD (pF)
3.0
10
100
1000
3000
30
300
0
10
20
50
60
30
40
VCC − VEE = 1.0 V
+ Slew Rate
VCC − VEE = 1.0 V
− Slew Rate
VCC − VEE = 5.0 V
− Slew Rate
VCC − VEE = 5.0 V
f = 100 kHz
VCC − VEE
= 1.0 V
VCC − VEE = 5.0 V
VCC − VEE
= 5.0 V
VCC − VEE = 1.0 V
RL = 600 W
CL = 0
TA = 25°C
0
20
40
60
70
Phase Margin
Gain Margin
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
VCC − VEE = 5.0 V
RL = 600 W
CL = 100 pF
TA = 25°C
0
10
20
50
60
30
40
Figure 22. Gain Bandwidth Product
versus Temperature
Figure 23. Voltage Gain and Phase
versus Frequency
Figure 24. Gain and Phase Margin
versus Temperature
Figure 25. Gain and Phase Margin versus
Differential Source Resistance
Figure 26. Feedback Loop Gain and Phase
versus Capacitive Load
VCC − VEE = 5.0 V
RL = 600 W
TA = 25°C
50
30
10
Phase Margin
Gain Margin
10
30
50


Số phần tương tự - MC33502P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33502P ONSEMI-MC33502P Datasheet
329Kb / 15P
   LOW VOLTAGE RAIL-TO-RAIL DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
1998 REV 0
More results

Mô tả tương tự - MC33502P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33501 ONSEMI-MC33501_06 Datasheet
180Kb / 14P
   1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Single Operational Amplifiers
July, 2006 ??Rev. 10
NCS2001 ONSEMI-NCS2001_07 Datasheet
206Kb / 17P
   0.9 V, Rail?뭪o?뭃ail, Single Operational Amplifier
January, 2007 ??Rev. 15
NCS7101 ONSEMI-NCS7101_06 Datasheet
146Kb / 16P
   1.8 Volt Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifier
February, 2006 ??Rev. 3
MC33201 ONSEMI-MC33201_06 Datasheet
264Kb / 19P
   Low Voltage, Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 14
NCS2002 ONSEMI-NCS2002_07 Datasheet
201Kb / 16P
   Sub?뭀ne Volt Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifier with Enable Feature
January, 2007 ??Rev. 6
MC33501 ONSEMI-MC33501 Datasheet
201Kb / 16P
   1.0 V, Rail-to-Rail, Single Operational Amplifiers
October, 2002 ??Rev. 7
logo
SG Micro Corp
SGM8922 SGMICRO-SGM8922 Datasheet
324Kb / 10P
   Dual Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
logo
Advanced Linear Devices
ALD2704 ALD-ALD2704 Datasheet
52Kb / 6P
   DUAL RAIL-TO-RAIL CMOS OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Micrel Semiconductor
MIC864 MICREL-MIC864_14 Datasheet
534Kb / 11P
   Dual 350kHz Rail-to-Rail Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TS912 STMICROELECTRONICS-TS912_06 Datasheet
217Kb / 19P
   Rail-to-Rail CMOS Dual Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com