công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33501SNT1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33501SNT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Single Operational Amplifiers
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33501SNT1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33501SNT1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33501SNT1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33501SNT1 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33501SNT1 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33501SNT1 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33501SNT1 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33501SNT1 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33501SNT1 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33501SNT1 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
MC33501, MC33503
http://onsemi.com
9
40
INPUT OFFSET VOLTAGE (mV)
0
10
20
30
40
50
−5.0
VCC = 3.0 V
VO = 1.5 V
VEE = 0 V
TA = 25°C
60 Amplifiers Tested
from 2 Wafer Lots
−4.0 −3.0 −2.0
−1.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
TCVIO, INPUT OFFSET VOLTAGE TEMPERATURE COEFFICIENT (mV/°C)
0
10
20
30
50
−50
VCC = 3.0 V
VO = 1.5 V
VEE = 0 V
60 Amplifiers Tested
from 2 Wafer Lots
−55
−25
0
25
50
75
100
125
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
100
0
Figure 15. Output Short Circuit Current
versus Temperature
20
40
60
80
Sink
Source
VCC = 2.5 V
VEE = −2.5 V
VCC, |VEE|, SUPPLY VOLTAGE (V)
±2.5
0
±0.5
±1.0
0
0.5
1.0
1.5
Figure 16. Supply Current per Amplifier
versus Supply Voltage with No Load
±1.5
±2.0
2.0
2.5
TA = 125°C
100 k
f, FREQUENCY (Hz)
0.001
0.01
100
1.0 k
10 k
10
10
0.1
1.0
AV = 1000
VCC − VEE = 1.0 V
TA = 25°C
TA = −55°C
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
AV = 100
AV = 10
AV = 1.0
100 k
f, FREQUENCY (Hz)
0.001
0.01
100
1.0 k
10 k
10
10
0.1
1.0
AV = 1000
VCC − VEE = 5.0 V
AV = 100
AV = 10
AV = 1.0
Figure 17. Input Offset Voltage
Temperature Coefficient Distribution
Figure 18. Input Offset Voltage Distribution
Figure 19. Total Harmonic Distortion
versus Frequency with 1.0 V Supply
Figure 20. Total Harmonic Distortion
versus Frequency with 5.0 V Supply
Vout = 0.5 Vpp
RL = 600 W
Vout = 4.0 Vpp
RL = 600 W


Số phần tương tự - MC33501SNT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33501SNT1 ONSEMI-MC33501SNT1 Datasheet
201Kb / 16P
   1.0 V, Rail-to-Rail, Single Operational Amplifiers
October, 2002 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC33501SNT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33502 ONSEMI-MC33502_06 Datasheet
193Kb / 15P
   1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Dual Operational Amplifier
July, 2006 ??Rev. 8
MC33201 ONSEMI-MC33201_06 Datasheet
264Kb / 19P
   Low Voltage, Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 14
NCS2001 ONSEMI-NCS2001_07 Datasheet
206Kb / 17P
   0.9 V, Rail?뭪o?뭃ail, Single Operational Amplifier
January, 2007 ??Rev. 15
NCS7101 ONSEMI-NCS7101_06 Datasheet
146Kb / 16P
   1.8 Volt Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifier
February, 2006 ??Rev. 3
MC33501 ONSEMI-MC33501 Datasheet
201Kb / 16P
   1.0 V, Rail-to-Rail, Single Operational Amplifiers
October, 2002 ??Rev. 7
NCS2002 ONSEMI-NCS2002_07 Datasheet
201Kb / 16P
   Sub?뭀ne Volt Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifier with Enable Feature
January, 2007 ??Rev. 6
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1562 GMT-G1562 Datasheet
432Kb / 1P
   Single Rail-to-Rail Operational Amplifiers
logo
Analog Devices
AD8565 AD-AD8565 Datasheet
152Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
REV. A
AD8565 AD-AD8565_06 Datasheet
346Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
REV. D
AD8565 AD-AD8565_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com