công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33375D-3.0R2 Datasheet(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33375D-3.0R2
Nội dung chi tiết  300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
tải về  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
MC33375 Series
http://onsemi.com
5
0
3.5
0
300
INPUT VOLTAGE (V)
CL = 1.0 mF
Vout = 3.3 V
TA = 25° C
Vin = 4.3 V
Figure 2. Line Transient Response
Figure 3. Line Transient Response
Figure 4. Load Transient Response
Figure 5. Load Transient Response
Figure 6. Output Voltage versus Input Voltage
50
100
150
200
250
400
100
−100
−200
−500
−600
−700
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
−1.0
0.4
0
0.2
Vout
CHANGE
LOAD
CURRENT
−750
CL = 33.0 mF
Vout = 3.3 V
TA = 25° C
Vin = 4.3 V
0
250
300
−0.11
−0.16
−0.01
0.14
Vout
CHANGE
LOAD CURRENT
200
−0.06
0.04
0.09
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5 5.0
IL = 1 mA
IL = 250 mA
50
100
150
1
300
IO, OUTPUT CURRENT (mA)
10
100
1000
250
200
150
100
50
0
0
TIME (
mS)
20
40
60
80
100
120
140
160
180 200
7
6
5
4
3
2
1
0
−100
−50
0
50
100
150
200
Vin
Vout
Figure 7. Dropout Voltage versus Output Current
0
TIME (
mS)
50
100
150
200
7
6
5
4
3
2
1
0
−20
−10
0
20
40
50
70
10
30
60
TA = 25° C
CL = 33 mF
IL = 10 mA
Vout = 3.3 V
Vin
Vout
−400
−300
0
200
300
350
0.6
0.8
1.0
−650
−550
−450
−350
−250
−150
−50
50
150
250
350
TIME (
mS)
TIME (
mS)
TA = 25° C
CL = 0.47 mF
IL = 10 mA
Vout = 3.3 V



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn