công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33501 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33501
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Single Operational Amplifiers
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33501 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33501_06 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33501_06 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33501_06 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33501_06 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33501_06 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33501_06 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33501_06 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33501_06 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33501_06 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
MC33501, MC33503
http://onsemi.com
8
f, FREQUENCY (Hz)
100
0
1.0
2.0
3.0
8.0
4.0
5.0
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
VCC = 2.5 V
VEE = −2.5 V
AV = 1.0
RL = 600 W
TA = 25°C
10
6.0
7.0
−55
−25
0
25
50
75
100
125
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 9. Maximum Power Dissipation
versus Temperature
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
DIP Pkg
SO−8 Pkg
Figure 10. Open Loop Voltage Gain
versus Temperature
f, FREQUENCY (Hz)
100
1.0 k
10 k
100 k
10
20
60
80
120
40
100
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
20
40
60
80
100
Source
Sink
|VS| − |VO| (V)
f, FREQUENCY (Hz)
100
1.0 k
10 k
10
100 k
1.0 M
VCC = 2.5 V
VEE = −2.5 V
TA = 25°C
−55
−25
50
75
100
125
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
025
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
VCC = 2.5 V
VEE = −2.5 V
RL = 600 W
VCC = 2.5 V
VEE = −2.5 V
TA = 25°C
Figure 11. Output Voltage versus Frequency
Figure 12. Common Mode Rejection
versus Frequency
Figure 13. Power Supply Rejection
versus Frequency
Figure 14. Output Short Circuit Current
versus Output Voltage
0
40
60
100
20
80
120
140
Either VCC or VEE
TA = 25°C
VCC = 0.5 V
VEE = −0.5 V
VCC = 2.5 V
VEE = −2.5 V


Số phần tương tự - MC33501_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33501SNT1 ONSEMI-MC33501SNT1 Datasheet
201Kb / 16P
   1.0 V, Rail-to-Rail, Single Operational Amplifiers
October, 2002 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC33501_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33502 ONSEMI-MC33502_06 Datasheet
193Kb / 15P
   1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Dual Operational Amplifier
July, 2006 ??Rev. 8
MC33201 ONSEMI-MC33201_06 Datasheet
264Kb / 19P
   Low Voltage, Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 14
NCS2001 ONSEMI-NCS2001_07 Datasheet
206Kb / 17P
   0.9 V, Rail?뭪o?뭃ail, Single Operational Amplifier
January, 2007 ??Rev. 15
NCS7101 ONSEMI-NCS7101_06 Datasheet
146Kb / 16P
   1.8 Volt Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifier
February, 2006 ??Rev. 3
MC33501 ONSEMI-MC33501 Datasheet
201Kb / 16P
   1.0 V, Rail-to-Rail, Single Operational Amplifiers
October, 2002 ??Rev. 7
NCS2002 ONSEMI-NCS2002_07 Datasheet
201Kb / 16P
   Sub?뭀ne Volt Rail?뭪o?뭃ail Operational Amplifier with Enable Feature
January, 2007 ??Rev. 6
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1562 GMT-G1562 Datasheet
432Kb / 1P
   Single Rail-to-Rail Operational Amplifiers
logo
Analog Devices
AD8565 AD-AD8565 Datasheet
152Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
REV. A
AD8565 AD-AD8565_06 Datasheet
346Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
REV. D
AD8565 AD-AD8565_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com