công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33470DW bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33470DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Synchronous Rectification DC/DC Converter Programmable Integrated Controller
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33470DW bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC33470DW Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33470DW Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33470DW Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33470DW Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33470DW Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33470DW Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33470DW Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33470DW Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33470DW Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
MC33470
http://onsemi.com
5
Figure 2. Output Drive Waveform
Figure 3. 5.0 V Supply Current
Figure 4. Error Amplifier Transient Response
Figure 5. Drive Output Source/Sink Saturation
Voltage versus Load Current
Figure 6. Feedback Circuit Load
Transient Response
Figure 7. Feedback Loop Gain and Phase
versus Frequency
2.5 mS/DIV
VO = 2.8 V
IO transient = 0.3 to 16 A
Figure 14 Circuit
200 nS/DIV
VO = 2.8 V
IO = 3.3 A
Figure 14 Circuit
0
VO = 2.8 V
IO transient = 0.3 to 16 A
Figure 14 Circuit
2.5 mS/DIV
INPUT VOLTAGE (V)
0
1.0
2.0
3.0
5.0
8.0
8.0
7.0
6.0
4.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
TA = 25°C
7.0
0
−0.5
−1.0
0
0.5
1.0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Source Saturation
(Load to Ground)
Ground
f, FREQUENCY (Hz)
300
−10
−5.0
0
5.0
20
10
15
1.0 k
10 k
100 k
300 k
3.0 k
30 k
180
150
120
90
0
60
30
Phase
VCCP = 12 V
VCC = 5.0 V
VO = 2.8 V
IO = 3.3 A
TA = 25°C
Gain
Sink Saturation
PV
CC
PV
CC
+ 12 V
PV
CC
+ Open
(Load to PV
CC
)


Số phần tương tự - MC33470DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33470DW ONSEMI-MC33470DW Datasheet
306Kb / 16P
   SYNCHRONOUS RECTIFICATION DC/DC CONVERTER PROGRAMMABLE INTEGRATED CONTROLLER
1999 REV 1
More results

Mô tả tương tự - MC33470DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33470 ONSEMI-MC33470 Datasheet
306Kb / 16P
   SYNCHRONOUS RECTIFICATION DC/DC CONVERTER PROGRAMMABLE INTEGRATED CONTROLLER
1999 REV 1
logo
Semtech Corporation
SC1186 SEMTECH-SC1186_04 Datasheet
234Kb / 15P
   Programmable Synchronous DC/DC Converter, Dual LDO Controller
SC2688 SEMTECH-SC2688 Datasheet
235Kb / 12P
   Programmable Synchronous DC/DC Converter, Dual LDO Controller
SC1189 SEMTECH-SC1189 Datasheet
313Kb / 16P
   Programmable synchronous DC/DC Converter, Dual LDO Controller
SC1189 SEMTECH-SC1189_05 Datasheet
275Kb / 16P
   Programmable Synchronous DC/DC Converter, Dual LDO Controller
SC1189 SEMTECH-SC1189_07 Datasheet
276Kb / 16P
   Programmable Synchronous DC/DC Converter, Dual LDO Controller
logo
Shindengen Electric Mfg...
MD1421N SHINDENGEN-MD1421N Datasheet
285Kb / 4P
   Synchronous Rectification DC to DC Converter Power IC
logo
Power Integrations, Inc...
DI-25 POWERINT-DI-25 Datasheet
483Kb / 2P
   30 W DC-DC Converter with Synchronous Rectification
logo
Torex Semiconductor
XC9306B05G0R-G TOREX-XC9306B05G0R-G Datasheet
957Kb / 14P
   Synchronous Rectification Buck-Boost DC/DC Converter IC
XC9306B05G0R-G TOREX-XC9306B05G0R-G_V01 Datasheet
781Kb / 14P
   Synchronous Rectification Buck-Boost DC/DC Converter IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com