công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33368P bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33368P
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage GreenLine TM Power Factor Controller
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33368P bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33368P Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33368P Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33368P Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33368P Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33368P Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33368P Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33368P Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC33368P Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor MC33368P Datasheet HTML 16Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
MC33368
http://onsemi.com
12
Figure 17. 175 W Universal Input Power Factor Controller
Not Used: D7, C7, C8, R6, R9, R10
T: Coilcraft N2880−A
L = 870
mHy
Primary: 78 turns of #16 AWG
Secondary: 6 turns of #18 AWG
Core: Coilcraft PT4215, EE42−15
Gap: 0.104
″ total
Vrms
Pin
PF
Ifund
THD
2
3
5
7
VO(pp)
VO
IO
PO
n(%)
90
190.4
0.995
2.11
5.8
0.16
0.32
0.24
0.80
3.6
398.0
0.44
175.9
92.4
120
192.1
0.997
1.60
3.2
0.08
0.17
0.07
0.30
3.6
398.9
0.44
177.1
92.2
138
192.7
0.997
1.40
0.9
0.08
0.24
0.03
0.15
3.6
402.3
0.45
179.0
92.9
180
194.3
0.995
1.08
0.9
0.04
0.18
0.04
0.08
3.6
409.1
0.45
182.9
94.1
240
189.3
0.983
0.80
0.7
0.08
0.21
0.08
0.06
3.6
407.0
0.45
181.1
95.7
268
186.3
0.972
0.71
0.6
0.11
0.32
0.10
0.10
3.6
406.2
0.44
180.4
96.8
AC Line Input
Current Harmonic Distortion (% Ifund)
DC Output
Multiplier
8
C1
2.2
Frequency
Clamp
R
S
Q
R
S
S
Timer
R
Zero
Current
Detect
Vref
Leading Edge
Blanking
Low
Load Detect
Comp
FB
6
LEB
13
PGND
Gate
ZCD
VCC
Line
RD
AGND
MC33368
16
12
7
11
10
FC
9
3
1
4
Quickstart
1.08 x Vref
Overvoltage
Comparator
Set Dominant
1.5 V
15 V
Q
5.0 V
Reference
VO
D5
MUR460
C3
330
MTW20N50E
Q1
D6
1N4934
C4
100
T
R4
22 k
EMI
Filter
92 to
270 Vrms
R7
0.1
C5
1.0
R5
1.3 M
R3
10 k
C2
0.01
R1
10 k
R2
820 k
R8
1.0 M
C9
2.2
D1
D3
D2
D4
R11
10
15 V
C6
0.1
13/8.0
UVLO
1.2/1.0
R13
51
D8
1N4744
1N5406
RS Latch
Vref
Vref
Vref
CS
2
5
Mult
Power Factor Controller Test Data
6.9 V
To VCC
Pin 12
Heatsink = AAVID Engineering Inc., 590302B03600


Số phần tương tự - MC33368P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33368P ONSEMI-MC33368P Datasheet
476Kb / 20P
   High Voltage GreenLine Power Factor Controller
April, 2000 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC33368P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33368 ONSEMI-MC33368 Datasheet
476Kb / 20P
   High Voltage GreenLine Power Factor Controller
April, 2000 ??Rev. 4
MC33368 ONSEMI-MC33368_11 Datasheet
228Kb / 16P
   High Voltage GreenLine Power Factor Controller
August, 2011 ??Rev. 11
MC33260 ONSEMI-MC33260_05 Datasheet
221Kb / 22P
   GreenLine TM Compact Power Factor Controller: Innovative Circuit for Cost Effective Solutions
September, 2005 ??Rev. 9
MC33364 ONSEMI-MC33364_06 Datasheet
229Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLine TM SMPS Controller
July, 2006 ??Rev. 16
MC44604 ONSEMI-MC44604_05 Datasheet
189Kb / 22P
   High Safety Pulsed Mode Standby GreenLine TM PWM Controller
October, 2005 ??Rev. 5
MC44605 ONSEMI-MC44605_06 Datasheet
182Kb / 20P
   High Safety, Latched Mode, GreenLine TM PWM Controller for (Multi) Synchronized Applications
June, 2006 ??Rev. 5
NCP1618A ONSEMI-NCP1618A Datasheet
986Kb / 28P
   High-Voltage, Multimode Power Factor Controller
February, 2021 ??Rev. 1
NCP1618 ONSEMI-NCP1618 Datasheet
941Kb / 27P
   High-Voltage, Multimode Power Factor Controller
June, 2020 ??Rev. 0
NCP1615 ONSEMI-NCP1615 Datasheet
1Mb / 44P
   High Voltage High Efficiency Power Factor Correction Controller
November, 2013 ??Rev. 1
NCP1616 ONSEMI-NCP1616 Datasheet
1Mb / 35P
   High Voltage High Efficiency Power Factor Correction Controller
November, 2017 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com