công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33275D-5.0R2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33275D-5.0R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33275D-5.0R2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33275D-5.0R2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33275D-5.0R2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33275D-5.0R2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33275D-5.0R2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33275D-5.0R2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33275D-5.0R2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33275D-5.0R2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33275D-5.0R2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33275D-5.0R2 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
MC33275, NCV33275
http://onsemi.com
9
Figure 17. SOT−223 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
60
80
100
120
140
160
180
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
PD(max) for TA = 50°C
Minimum
Size Pad
RqJA
L
L
2.0 oz. Copper
Figure 18. DPAK Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
40
50
60
70
80
90
100
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.4
L
2.0 oz. Copper
RqJA
Minimum
Size Pad
PD(max) for TA = 50°C
L
Figure 19. SOP−8 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
30
50
70
90
110
170
0.4
0.8
1.2
1.6
3.2
020
40
50
30
10
L, LENGTH OF COPPER (mm)
PD(max) for TA = 50°C
L
L
RqJA
130
2.0
150
2.4
2.8
Graph Represents Symmetrical Layout
2.0 oz.
Copper
3.0
mm


Số phần tương tự - MC33275D-5.0R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33275D-5.0R2 ONSEMI-MC33275D-5.0R2 Datasheet
197Kb / 12P
   LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR
March, 2000 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC33275D-5.0R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UTCLM2954 UTC-UTCLM2954 Datasheet
78Kb / 6P
   300 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
LM2954 UTC-LM2954 Datasheet
87Kb / 7P
   300 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
LM2954 UTC-LM2954_10 Datasheet
177Kb / 7P
   300 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
ON Semiconductor
MC33275 ONSEMI-MC33275_15 Datasheet
225Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
March, 2015 ??Rev. 20
NCV8114 ONSEMI-NCV8114_V01 Datasheet
802Kb / 13P
   Voltage Regulator - CMOS, Low Dropout 300 mA
October, 2019 ??Rev. 3
logo
Texas Instruments
TLV743P_018 TI1-TLV743P_018 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-Dropout Regulator
TLV743P TI1-TLV743P Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-Dropout Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP4683 ONSEMI-NCP4683 Datasheet
397Kb / 21P
   300 mA, Low Dropout Regulator
July, 2012 ??Rev. 2
logo
Texas Instruments
TLV743P TI1-TLV743P_18 Datasheet
874Kb / 29P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-Dropout Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP4683 ONSEMI-NCP4683_16 Datasheet
361Kb / 21P
   300 mA, Low Dropout Regulator
February, 2016 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com