công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33275MN-3.3R2G bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33275MN-3.3R2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33275MN-3.3R2G bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33275MN-3.3R2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33275MN-3.3R2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33275MN-3.3R2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33275MN-3.3R2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33275MN-3.3R2G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33275MN-3.3R2G Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33275MN-3.3R2G Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33275MN-3.3R2G Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC33275MN-3.3R2G Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 15 page
background image
MC33275, NCV33275
http://onsemi.com
14
PACKAGE DIMENSIONS
8 PIN DFN, 4x4
MN SUFFIX
CASE 488AF−01
ISSUE B
NOTES:
1. DIMENSIONS AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. DIMENSION b APPLIES TO PLATED
TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN
0.25 AND 0.30 MM FROM TERMINAL.
4. COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED
PAD AS WELL AS THE TERMINALS.
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A
0.80
1.00
A1
0.00
0.05
A3
0.20 REF
b
0.25
0.35
D
4.00 BSC
D2
1.91
2.21
E
4.00 BSC
E2
2.09
2.39
e
0.80 BSC
K
0.20
−−−
L
0.30
0.50
D
B
E
C
0.15
A
C
0.15
2X
2X
TOP VIEW
SIDE VIEW
BOTTOM VIEW
C
A
(A3)
A1
8X
SEATING
PLANE
C
0.08
C
0.10
e
8X
L
K
E2
D2
b
NOTE 3
1
4
5
8
8X
0.10 C
0.05 C
AB
8X
PIN ONE
IDENTIFICATION
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
SOLDERING FOOTPRINT*
8X
0.63
2.21
2.39
2.75
1
8X
0.40
0.80
PITCH
4.30
0.35
DIMENSIONS: MILLIMETERS


Số phần tương tự - MC33275MN-3.3R2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33275MN-3.0R2G ONSEMI-MC33275MN-3.0R2G Datasheet
225Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
March, 2015 ??Rev. 20
More results

Mô tả tương tự - MC33275MN-3.3R2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UTCLM2954 UTC-UTCLM2954 Datasheet
78Kb / 6P
   300 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
LM2954 UTC-LM2954 Datasheet
87Kb / 7P
   300 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
LM2954 UTC-LM2954_10 Datasheet
177Kb / 7P
   300 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
ON Semiconductor
MC33275 ONSEMI-MC33275_15 Datasheet
225Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
March, 2015 ??Rev. 20
NCV8114 ONSEMI-NCV8114_V01 Datasheet
802Kb / 13P
   Voltage Regulator - CMOS, Low Dropout 300 mA
October, 2019 ??Rev. 3
logo
Texas Instruments
TLV743P_018 TI1-TLV743P_018 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-Dropout Regulator
TLV743P TI1-TLV743P Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-Dropout Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP4683 ONSEMI-NCP4683 Datasheet
397Kb / 21P
   300 mA, Low Dropout Regulator
July, 2012 ??Rev. 2
logo
Texas Instruments
TLV743P TI1-TLV743P_18 Datasheet
874Kb / 29P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-Dropout Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP4683 ONSEMI-NCP4683_16 Datasheet
361Kb / 21P
   300 mA, Low Dropout Regulator
February, 2016 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com