công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33275MN-3.3R2G Datasheet(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33275MN-3.3R2G
Nội dung chi tiết  300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
tải về  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
MC33275, NCV33275
http://onsemi.com
10
ORDERING INFORMATION
Device
VO Typ (V)
Operating Temperature
Range, Tolerance
Case
Package
Marking
Shipping
MC33275D−2.5
2.5 V
(Fixed Voltage)
1% Tolerance
at TA = 25°C
2% Tolerance at
TJ from −40°C to +125°C
751
SOIC−8
27525
98 Units/Rail
MC33275D−2.5G
751
SOIC−8
(Pb−Free)
27525
98 Units/Rail
MC33275D−2.5R2
751
SOIC−8
27525
2500/Tape & Reel
MC33275D−2.5R2G
751
SOIC−8
(Pb−Free)
27525
2500/Tape & Reel
MC33275DT−2.5
369A
DPAK
27525
75 Units/Rail
MC33275DT−2.5G
369A
DPAK
(Pb−Free)
27525G
75 Units/Rail
MC33275DT−2.5RK
369A
DPAK
27525
2500/Tape & Reel
MC33275DT−2.5RKG
369A
DPAK
(Pb−Free)
27525G
2500/Tape & Reel
MC33275MN−2.5R2G
488AF
DFN8
(Pb−Free)
27525
3000/Tape & Reel
MC33275ST−2.5T3
318E
SOT−223
27525
4000/Tape & Reel
MC33275ST−2.5T3G
318E
SOT−223
(Pb−Free)
27525
4000/Tape & Reel
MC33275D−3.0
3.0 V
(Fixed Voltage)
751
SOIC−8
27530
98 Units/Rail
MC33275D−3.0G
751
SOIC−8
(Pb−Free)
27530
98 Units/Rail
MC33275D−3.0R2
751
SOIC−8
27530
2500/Tape & Reel
MC33275D−3.0R2G
751
SOIC−8
(Pb−Free)
27530
2500/Tape & Reel
MC33275DT−3.0
369A
DPAK
27530
75 Units/Rail
MC33275DT−3.0G
369A
DPAK
(Pb−Free)
27530G
75 Units/Rail
MC33275DT−3.0RK
369A
DPAK
27530
2500/Tape & Reel
MC33275DT−3.0RKG
369A
DPAK
(Pb−Free)
27530G
2500/Tape & Reel
MC33275MN−3.0R2G
488AF
DFN8
(Pb−Free)
27530
3000/Tape & Reel
MC33275ST−3.0T3
318E
SOT−223
27530
4000/Tape & Reel
MC33275ST−3.0T3G
318E
SOT−223
(Pb−Free)
27530
4000/Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn