công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33275DT-3.3RK Datasheet(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33275DT-3.3RK
Nội dung chi tiết  300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
tải về  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
MC33275, NCV33275
http://onsemi.com
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CL = 1.0mF, TA = 25°C, for min/max values TJ = −40°C to +125°C, Note 1)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Output Voltage
IO = 0 mA to 250 mA
2.5 V Suffix
TA = 25°C, Vin = [VO + 1] V
3.0 V Suffix
3.3 V Suffix
5.0 V Suffix
2.5 V Suffix
Vin = [VO + 1] V, 0 < IO < 100 mA
3.0 V Suffix
2% Tolerance from TJ = −40 to +125°C
3.3 V Suffix
5.0 V Suffix
VO
2.475
2.970
3.267
4.950
2.450
2.940
3.234
4.900
2.50
3.00
3.30
5.00
2.525
3.030
3.333
5.05
2.550
3.060
3.366
5.100
Vdc
Line Regulation
Vin = [VO + 1] V to 12 V, IO = 250 mA,
All Suffixes TA = 25°C
Regline
2.0
10
mV
Load Regulation
Vin = [VO + 1] V, IO = 0 mA to 250 mA,
All Suffixes TA = 25°C
Regload
5.0
25
mV
Dropout Voltage
IO = 10 mA
TJ = −40°C to +125°C
IO = 100 mA
IO = 250 mA
IO = 300 mA
Vin − VO
25
115
220
260
100
200
400
500
mV
Ripple Rejection (120 Hz)
Vin(peak−peak) = [VO + 1.5] V to [VO + 5.5] V
65
75
dB
Output Noise Voltage
CL = 1.0 mFIO = 50 mA (10 Hz to 100 kHz)
CL = 200 mF
Vn
160
46
mVrms
CURRENT PARAMETERS
Quiescent Current ON Mode
Vin = [VO + 1] V, IO = 0 mA
IQOn
125
200
mA
Quiescent Current ON Mode SAT
Vin = [VO − 0.5] V, IO = 0 mA (Note 2)
2.5 V Suffix
3.0 V Suffix
3.3 V Suffix
5.0 V Suffix
IQSAT
1100
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
mA
Current Limit
Vin = [VO + 1] V, VO Shorted
ILIMIT
450
mA
THERMAL SHUTDOWN
Thermal Shutdown
150
°C
1. Low duty pulse techniques are used during test to maintain junction temperature as close to ambient as possible.
2. Quiescent Current is measured where the PNP pass transistor is in saturation. Vin = [VO − 0.5] V guarantees this condition.



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn