công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33364D1R2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33364D1R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Critical Conduction GreenLine TM SMPS Controller
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33364D1R2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC33364D1R2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
MC33364
http://onsemi.com
3
Figure 3. Timing Diagram in Fault Condition
0V
5V
15V
VT (3.5 to 6V)
8.1V
Maximum drain current is
limited to 1.15V / Rsense
0A
Startup circuit is
charging the VCC
capacitor
Vref regulator turns on
when VCC reaches 15V
Switching starts when
Vref reaches 5V
Switching stops when
Vref falls below 3.7V
Reference Voltage, Vref
Drain Current
Vref falls faster than VCC
since Vref capacitor is much
smaller than VCC capacitor
Supply Voltage, VCC
Vref regulator turns
off when VCC falls
below 8.1 V
Startup circuit turns
off when VCC is 15V
Startup circuit turns
on when VCC reaches
the threshold VT
Figure 4. Timing Diagram in Normal Condition
Maximum drain current is limited to 1.15V/ Rsense
Drain
Current
Secondary
Side Diode
Current
Criticial Mode
Discontinous Conduction Mode
LEB
Vin
Drain
Voltage
toff(min)
Output
Current
Voltage
at ZCD
ZCD is ignored during minimum off−time limit
0.7V
10V
No load


Số phần tương tự - MC33364D1R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33364D1R2 ONSEMI-MC33364D1R2 Datasheet
170Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLine SMPS Controller
November, 2010 -- Rev. 18
MC33364D1R2G ONSEMI-MC33364D1R2G Datasheet
319Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLinet SMPS Controller
November, 2010 -- Rev. 18
More results

Mô tả tương tự - MC33364D1R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
MC33364 KEXIN-MC33364 Datasheet
298Kb / 4P
   Critical Conduction GreenLine SMPS Controller
logo
ON Semiconductor
MC33364 ONSEMI-MC33364 Datasheet
170Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLine SMPS Controller
November, 2010 -- Rev. 18
MC33364 ONSEMI-MC33364 Datasheet
319Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLinet SMPS Controller
November, 2010 -- Rev. 18
logo
Fairchild Semiconductor
AN-6961 FAIRCHILD-AN-6961 Datasheet
434Kb / 8P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7930C FAIRCHILD-FAN7930C Datasheet
916Kb / 22P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7930B FAIRCHILD-FAN7930B Datasheet
944Kb / 22P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7529 FAIRCHILD-FAN7529 Datasheet
1Mb / 20P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7529 FAIRCHILD-FAN7529_07 Datasheet
1Mb / 20P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7530 FAIRCHILD-FAN7530_07 Datasheet
1Mb / 20P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
logo
ON Semiconductor
FAN7930B ONSEMI-FAN7930B Datasheet
1Mb / 22P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
September-2017, Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com