công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33365 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33365
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Switching Regulator
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33365 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC33365_06 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33365_06 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33365_06 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33365_06 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33365_06 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33365_06 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33365_06 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33365_06 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33365_06 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
MC33365
http://onsemi.com
4
0
0
1.0
70
1.80 V
10
100
7.0
0.8
1.0
μs/DIV
IO, OUTPUT LOAD CURRENT (mA)
TIMING RESISTOR RATIO
1.0
μs/DIV
VCC = 20 V
AV = −1.0
CL = 10 pF
TA = 25°C
f, FREQUENCY (Hz)
Figure 4. Oscillator Charge/Discharge
Current versus Timing Resistor
RT, TIMING RESISTOR (kΩ)
Figure 5. Maximum Output Duty Cycle
versus Timing Resistor Ratio
Figure 6. Error Amp Open Loop Gain and
Phase versus Frequency
Figure 7. Error Amp Output Saturation
Voltage versus Load Current
Figure 8. Error Amplifier Small Signal
Transient Response
Figure 9. Error Amplifier Large Signal
Transient Response
VCC = 20 V
AV = −1.0
CL = 10 pF
TA = 25°C
1.75 V
1.70 V
3.00 V
1.75 V
0.50 V
0.5
0.3
0.2
0.15
0.1
0.08
80
60
40
20
0
−20
60
50
40
30
−1.0
−2.0
2.0
1.0
0
10
15
20
30
70
2.0
3.0
5.0
7.0
10
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
10 M
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
30
60
90
120
150
180
RD/RT Ratio
Discharge Resistor
Pin 6 to Gnd
VCC = 20 V
CT = 2.0 nF
TA = 25°C
RC/RT Ratio
Charge Resistor
Pin 6 to Vreg
VCC = 20 V
VO = 1.0 to 4.0 V
RL = 5.0 MΩ
CL = 2.0 pF
TA = 25°C
Gain
Phase
VCC = 20 V
TA = 25°C
Source Saturation
(Load to Ground)
Sink Saturation
(Load to Vref)
VCC = 20 V
TA = 25°C
Gnd
Vref
50


Số phần tương tự - MC33365_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33365P ONSEMI-MC33365P Datasheet
233Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1999 REV 1
More results

Mô tả tương tự - MC33365_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33363B ONSEMI-MC33363B_15 Datasheet
211Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
February, 2015 ??Rev. 11
MC33363A ONSEMI-MC33363A_10 Datasheet
559Kb / 13P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2010 -- Rev. 8
MC33363B ONSEMI-MC33363B_10 Datasheet
328Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2010 -- Rev. 9
MC33362 ONSEMI-MC33362_06 Datasheet
445Kb / 14P
   High Voltage Switching Regulator
April, 2005 ??Rev. 6
MC33363A ONSEMI-MC33363A_05 Datasheet
258Kb / 14P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2005 ??Rev. 5
MC33363B ONSEMI-MC33363B_05 Datasheet
187Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2005 ??Rev. 6
MC33363 ONSEMI-MC33363_06 Datasheet
489Kb / 14P
   High Voltage Switching Regulator
July, 2006 ??Rev. 7
MC33363A ONSEMI-MC33363A_15 Datasheet
262Kb / 13P
   High Voltage Switching Regulator
February, 2015 ??Rev. 10
logo
Toshiba Semiconductor
2SC5562 TOSHIBA-2SC5562_04 Datasheet
102Kb / 3P
   Switching Regulator and High-Voltage Switching
2SC5684 TOSHIBA-2SC5684_04 Datasheet
123Kb / 3P
   Switching Regulator and High-Voltage Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com