công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33363BDW Datasheet(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33363BDW
Nội dung chi tiết  High Voltage Switching Regulator
tải về  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
MC33363B
http://onsemi.com
8
Figure 19. Representative Block Diagram
Oscillator
PWM
PWM Latch
Current Limit
Thermal
Shutdown
Error
Startup
Control
Band Gap
Regulator
UVLO
14.5 V/
9.5 V
OVP
2.6 V
Current
2.6 V
Regulator Output
6.5 V
R
C
8
6
7
4, 5, 12, 13
GND
11
16
9
10
1
Voltage
Compensation
Power Switch
Overvoltage
AC Input
DC
2.25 I
I
8.1
R
S
Q
Driver
3
Startup Input
405
T
T
Comparator
Leading Edge
Blanking
Mirror
4 I
270
mA
VCC
Comparator
Protection
Input
Drain
Feedback Input
Amplifier
Output
Figure 20. Timing Diagram of Short−Circuit Condition
15.2 V
9.5 V
VCC
Drain Current



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn