công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33363B bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33363B
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Switching Regulator
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33363B bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33363B_05 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33363B_05 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33363B_05 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33363B_05 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33363B_05 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33363B_05 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33363B_05 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33363B_05 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33363B_05 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
MC33363B
http://onsemi.com
8
Figure 19. Representative Block Diagram
Oscillator
PWM
PWM Latch
Current Limit
Thermal
Shutdown
Error
Startup
Control
Band Gap
Regulator
UVLO
14.5 V/
9.5 V
OVP
2.6 V
Current
2.6 V
Regulator Output
6.5 V
R
C
8
6
7
4, 5, 12, 13
GND
11
16
9
10
1
Voltage
Compensation
Power Switch
Overvoltage
AC Input
DC
2.25 I
I
8.1
R
S
Q
Driver
3
Startup Input
405
T
T
Comparator
Leading Edge
Blanking
Mirror
4 I
270
mA
VCC
Comparator
Protection
Input
Drain
Feedback Input
Amplifier
Output
Figure 20. Timing Diagram of Short−Circuit Condition
15.2 V
9.5 V
VCC
Drain Current


Số phần tương tự - MC33363B_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33363BDW ONSEMI-MC33363BDW Datasheet
250Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1999 REV 1
MC33363BDWG ONSEMI-MC33363BDWG Datasheet
211Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
February, 2015 ??Rev. 11
MC33363BDWR2G ONSEMI-MC33363BDWR2G Datasheet
211Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
February, 2015 ??Rev. 11
MC33363BP ONSEMI-MC33363BP Datasheet
250Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1999 REV 1
MC33363B ONSEMI-MC33363B_10 Datasheet
328Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2010 -- Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC33363B_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33363B ONSEMI-MC33363B_15 Datasheet
211Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
February, 2015 ??Rev. 11
MC33365 ONSEMI-MC33365_06 Datasheet
363Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
July, 2006??Rev. 4
MC33363A ONSEMI-MC33363A_10 Datasheet
559Kb / 13P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2010 -- Rev. 8
MC33363B ONSEMI-MC33363B_10 Datasheet
328Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2010 -- Rev. 9
MC33362 ONSEMI-MC33362_06 Datasheet
445Kb / 14P
   High Voltage Switching Regulator
April, 2005 ??Rev. 6
MC33363A ONSEMI-MC33363A_05 Datasheet
258Kb / 14P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2005 ??Rev. 5
MC33363 ONSEMI-MC33363_06 Datasheet
489Kb / 14P
   High Voltage Switching Regulator
July, 2006 ??Rev. 7
MC33363A ONSEMI-MC33363A_15 Datasheet
262Kb / 13P
   High Voltage Switching Regulator
February, 2015 ??Rev. 10
logo
Toshiba Semiconductor
2SC5562 TOSHIBA-2SC5562_04 Datasheet
102Kb / 3P
   Switching Regulator and High-Voltage Switching
2SC5684 TOSHIBA-2SC5684_04 Datasheet
123Kb / 3P
   Switching Regulator and High-Voltage Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com