công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33275D-3.0G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33275D-3.0G
Giải thích chi tiết về linh kiện  300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33275D-3.0G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC33275D-3.0G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33275D-3.0G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33275D-3.0G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33275D-3.0G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33275D-3.0G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33275D-3.0G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33275D-3.0G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33275D-3.0G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33275D-3.0G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
MC33275, NCV33275
http://onsemi.com
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CL = 1.0mF, TA = 25°C, for min/max values TJ = −40°C to +125°C, Note 1)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Output Voltage
IO = 0 mA to 250 mA
2.5 V Suffix
TA = 25°C, Vin = [VO + 1] V
3.0 V Suffix
3.3 V Suffix
5.0 V Suffix
2.5 V Suffix
Vin = [VO + 1] V, 0 < IO < 100 mA
3.0 V Suffix
2% Tolerance from TJ = −40 to +125°C
3.3 V Suffix
5.0 V Suffix
VO
2.475
2.970
3.267
4.950
2.450
2.940
3.234
4.900
2.50
3.00
3.30
5.00
2.525
3.030
3.333
5.05
2.550
3.060
3.366
5.100
Vdc
Line Regulation
Vin = [VO + 1] V to 12 V, IO = 250 mA,
All Suffixes TA = 25°C
Regline
2.0
10
mV
Load Regulation
Vin = [VO + 1] V, IO = 0 mA to 250 mA,
All Suffixes TA = 25°C
Regload
5.0
25
mV
Dropout Voltage
IO = 10 mA
TJ = −40°C to +125°C
IO = 100 mA
IO = 250 mA
IO = 300 mA
Vin − VO
25
115
220
260
100
200
400
500
mV
Ripple Rejection (120 Hz)
Vin(peak−peak) = [VO + 1.5] V to [VO + 5.5] V
65
75
dB
Output Noise Voltage
CL = 1.0 mFIO = 50 mA (10 Hz to 100 kHz)
CL = 200 mF
Vn
160
46
mVrms
CURRENT PARAMETERS
Quiescent Current ON Mode
Vin = [VO + 1] V, IO = 0 mA
IQOn
125
200
mA
Quiescent Current ON Mode SAT
Vin = [VO − 0.5] V, IO = 0 mA (Note 2)
2.5 V Suffix
3.0 V Suffix
3.3 V Suffix
5.0 V Suffix
IQSAT
1100
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
mA
Current Limit
Vin = [VO + 1] V, VO Shorted
ILIMIT
450
mA
THERMAL SHUTDOWN
Thermal Shutdown
150
°C
1. Low duty pulse techniques are used during test to maintain junction temperature as close to ambient as possible.
2. Quiescent Current is measured where the PNP pass transistor is in saturation. Vin = [VO − 0.5] V guarantees this condition.


Số phần tương tự - MC33275D-3.0G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33275D-3.0G ONSEMI-MC33275D-3.0G Datasheet
225Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
March, 2015 ??Rev. 20
More results

Mô tả tương tự - MC33275D-3.0G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UTCLM2954 UTC-UTCLM2954 Datasheet
78Kb / 6P
   300 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
LM2954 UTC-LM2954 Datasheet
87Kb / 7P
   300 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
LM2954 UTC-LM2954_10 Datasheet
177Kb / 7P
   300 mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
ON Semiconductor
MC33275 ONSEMI-MC33275_15 Datasheet
225Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
March, 2015 ??Rev. 20
NCV8114 ONSEMI-NCV8114_V01 Datasheet
802Kb / 13P
   Voltage Regulator - CMOS, Low Dropout 300 mA
October, 2019 ??Rev. 3
logo
Texas Instruments
TLV743P_018 TI1-TLV743P_018 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-Dropout Regulator
TLV743P TI1-TLV743P Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-Dropout Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP4683 ONSEMI-NCP4683 Datasheet
397Kb / 21P
   300 mA, Low Dropout Regulator
July, 2012 ??Rev. 2
logo
Texas Instruments
TLV743P TI1-TLV743P_18 Datasheet
874Kb / 29P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-Dropout Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP4683 ONSEMI-NCP4683_16 Datasheet
361Kb / 21P
   300 mA, Low Dropout Regulator
February, 2016 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com