công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33340PG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33340PG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Battery Fast Charge Controllers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33340PG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33340PG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33340PG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33340PG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33340PG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33340PG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33340PG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33340PG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33340PG Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC33340PG Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
MC33340, MC33342
http://onsemi.com
11
AAVID #
qSA °C/W
592502B03400
24.0
593002B03400
14.0
590302B03600
9.2
Figure 13. Printed Circuit Board and Component Layout
(Circuit of Figure 12)
MC33340
2.25
1.70
C2
(Top View)
(Bottom View)
Battery
Negative
RNTC
RNTC
Battery
Positive
Input
Return
Input
Positive
IC2
IC1
32 1
Charge Mode
R3
R2
R8
D2
R7
R4
D3
Input
C1
RNTC
Output
D1
Figure 14. Line Isolated Switch Mode Charger
The MC33340/342 can be combined with any of the devices in the UC3842 family of current mode controllers to form a switch mode battery charger. In this
example, optocouplers OC1 and OC2 are used to provide isolated control signals to the UC3842. During battery voltage sensing, OC2 momentarily grounds
the Output/Compensation pin, effectively turning off the charger. When fast charge termination is reached, OC1 turns on, and grounds the lower side of R3.
This reduces the peak switch current threshold of the Current Sense Comparator to a programmed trickle current level. For additional converter design in-
formation, refer to the UC3842 and UC3844 device family data sheets.
VBattery
Current Sense
Comparator
Error
Amplifier
Vsen
Gate
Fast/
Trickle
Voltage
Feedback
Input
VCC
Gnd
5
3
2
1
Vsen
Gate
F/T
2R
R2
R1
1.0 V
1.0 mA
UC3842 Series
Output/
Compensation
R
Primary Circuitry
Secondary Circuitry
Isolation Boundary
MC33340 or MC33342
Gnd
4
2
OC2
OC1
R3


Số phần tương tự - MC33340PG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33340 ONSEMI-MC33340 Datasheet
304Kb / 12P
   BATTERY FAST CHARGE CONTROLLERS
REV 3
More results

Mô tả tương tự - MC33340PG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33340 ONSEMI-MC33340 Datasheet
304Kb / 12P
   BATTERY FAST CHARGE CONTROLLERS
REV 3
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX712 MAXIM-MAX712_08 Datasheet
229Kb / 17P
   NiCd/NiMH Battery Fast-Charge Controllers
Rev 6; 12/08
MAX712 MAXIM-MAX712_02 Datasheet
777Kb / 17P
   NiCd/NiMH Battery Fast-Charge Controllers
Rev 5; 4/02
MAX2003 MAXIM-MAX2003 Datasheet
211Kb / 20P
   NiCd/NiMH Battery Fast-Charge Controllers
MAX712 MAXIM-MAX712_V01 Datasheet
264Kb / 17P
   NiCd/NiMH Battery Fast-Charge Controllers
2013
MAX712 MAXIM-MAX712 Datasheet
168Kb / 18P
   NiCd/NiMH Battery Fast-Charge Controllers
Rev 3; 1/97
logo
Eutech Microelectronics...
EUP8051 EUTECH-EUP8051 Datasheet
527Kb / 17P
   Low Cost 1A Linear Battery Charge Controllers
EUP8051A EUTECH-EUP8051A Datasheet
487Kb / 15P
   Low Cost 1A Linear Battery Charge Controllers
logo
Texas Instruments
BQ2005 TI-BQ2005 Datasheet
151Kb / 16P
[Old version datasheet]   Fast-Charge IC for Dual-Battery Packs
logo
Analog Devices
AIC1761 AD-AIC1761 Datasheet
245Kb / 15P
   BATTERY CHARGE CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com