công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT16823DGGR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ABT16823DGGR
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ABT16823DGGR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  SN74ABT16823DGGR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ABT16823DGGR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT16823DGGR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT16823DGGR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT16823DGGR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT16823DGGR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT16823DGGR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT16823DGGR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT16823DGGR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
SN54ABT16823, SN74ABT16823
18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS217C – JUNE 1992 – REVISED JANUARY 1997
2
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
description (continued)
When VCC is between 0 and 2.1 V, the device is in the high-impedance state during power up or power down.
However, to ensure the high-impedance state above 2.1 V, OE should be tied to VCC through a pullup resistor;
the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking/current-sourcing capability of the driver.
The SN54ABT16823 is characterized for operation over the full military temperature range of –55
°C to 125°C.
The SN74ABT16823 is characterized for operation from –40
°C to 85°C.
FUNCTION TABLE
(each 9-bit flip-flop)
INPUTS
OUTPUT
OE
CLR
CLKEN
CLK
D
Q
L
L
X
X
X
L
L
HL
HH
L
HL
LL
L
HL
L
X
Q0
L
HH
X
X
Q0
H
X
X
X
X
Z


Số phần tương tự - SN74ABT16823DGGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT16823DGGR TI-SN74ABT16823DGGR Datasheet
388Kb / 17P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT16823DGGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
54ACT16823 TI-54ACT16823_08 Datasheet
344Kb / 12P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT162823A TI-SN54ABT162823A Datasheet
135Kb / 8P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16823 TI-SN54ABT16823_07 Datasheet
388Kb / 17P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTH16823 TI1-SN54ABTH16823_14 Datasheet
517Kb / 14P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT16823 TI-54ACT16823_06 Datasheet
164Kb / 10P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT16823 TI-54ACT16823 Datasheet
127Kb / 8P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT162823A TI1-SN54ABT162823A_15 Datasheet
506Kb / 13P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT162823 TI1-SN54ABT162823_08 Datasheet
168Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16823 TI-SN54ABT16823 Datasheet
133Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16283A TI-SN54ABT16283A Datasheet
180Kb / 10P
[Old version datasheet]   18-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com