công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC14557BCP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor |
|
MC14557BCP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor |
3 / 8 page MC14557B http://onsemi.com 3 Figure 2. Pin Assignment 13 14 15 16 9 10 11 12 5 4 3 2 1 8 7 6 L32 L16 L8 L4 VDD A/B SEL Q Q CLOCK RESET L1 L2 VSS A B CE Figure 3. Block Diagram 12 13 14 1 15 2 9 7 6 5 4 3 11 10 RESET CLOCK CE B A A/B SELECT L1 L2 L4 L8 L16 L32 Q Q VDD = PIN 16 VSS = PIN 8 TRUTH TABLE Inputs Output Rst A/B Clock CE Q 0 0 0 B 0 1 0 A 0 0 1 B 0 1 1 A 1 X X X 0 Q is the output of the first selected shift register stage. X = Don’t Care LENGTH SELECT TRUTH TABLE L32 L16 L8 L4 L2 L1 Register Length 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 Bit 2 Bits 3 Bits 4 Bits 5 Bits 6 Bits 33 Bits 34 Bits 61 Bits 62 Bits 63 Bits 64 Bits NOTE: Length equals the sum of the binary length control subscripts plus one. |
Số phần tương tự - MC14557BCP |
|
Mô tả tương tự - MC14557BCP |