công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC14076B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
MC14076B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
2 / 8 page MC14076B http://onsemi.com 2 PIN ASSIGNMENT 13 14 15 16 9 10 11 12 5 4 3 2 1 8 7 6 D2 D1 D0 R VDD A B D3 Q1 B A VSS C Q3 Q2 Q0 OUTPUT DISABLE DATA DISABLE { } BLOCK DIAGRAM 15 14 13 12 11 10 9 7 2 1 3 4 5 6 RESET D0 D1 D2 D3 B A CLOCK B A DATA DISABLE OUTPUT DISABLE VDD = PIN 16 VSS = PIN 8 Q0 Q1 Q2 Q3 FUNCTION TABLE Inputs Data Disable Data Output Reset Clock A B Data D Output Q 1 X X X X 0 0 0 X X X Qn 0 1 X X Qn 0 X 1 X Qn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 When either output disable A or B (or both) is (are) high the output is disabled to the high−impedance state; however sequential operation of the flip−flops is not affected. X = Don’t Care. |
Số phần tương tự - MC14076B |
|
Mô tả tương tự - MC14076B |