công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14076BD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14076BD
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14076BD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC14076BD Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14076BD Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14076BD Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14076BD Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14076BD Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14076BD Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14076BD Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14076BD Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC14076B
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
PDIP−16
P SUFFIX
PLASTIC DIP PACKAGE
CASE 648−08
ISSUE T
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS
WHEN FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE
MOLD FLASH.
5. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.
−A−
B
F
C
S
H
G
D
J
L
M
16 PL
SEATING
18
9
16
K
PLANE
−T−
M
A
M
0.25 (0.010)
T
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.740
0.770
18.80
19.55
B
0.250
0.270
6.35
6.85
C
0.145
0.175
3.69
4.44
D
0.015
0.021
0.39
0.53
F
0.040
0.70
1.02
1.77
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.050 BSC
1.27 BSC
J
0.008
0.015
0.21
0.38
K
0.110
0.130
2.80
3.30
L
0.295
0.305
7.50
7.74
M
0
10
0
10
S
0.020
0.040
0.51
1.01
_
_
_
_
SOIC−16
D SUFFIX
PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751B−05
ISSUE J
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
18
16
9
SEATING
PLANE
F
J
M
R X 45
_
G
8 PL
P
−B−
−A−
M
0.25 (0.010)
B S
−T−
D
K
C
16 PL
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
9.80
10.00
0.386
0.393
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__


Số phần tương tự - MC14076BD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14076BD ONSEMI-MC14076BD Datasheet
181Kb / 8P
   4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
March, 2000 ??Rev. 3
MC14076BDG ONSEMI-MC14076BDG Datasheet
112Kb / 7P
   4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
August, 2014 ??Rev. 8
MC14076BDR2 ONSEMI-MC14076BDR2 Datasheet
181Kb / 8P
   4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
March, 2000 ??Rev. 3
MC14076BDR2G ONSEMI-MC14076BDR2G Datasheet
112Kb / 7P
   4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
August, 2014 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC14076BD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14076B ONSEMI-MC14076B_14 Datasheet
112Kb / 7P
   4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
August, 2014 ??Rev. 8
MC14076B ONSEMI-MC14076B Datasheet
181Kb / 8P
   4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
SN54LS173A MOTOROLA-SN54LS173A Datasheet
207Kb / 6P
   4-BIT D-TYPE REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC173 RENESAS-HD74HC173 Datasheet
113Kb / 8P
   4-bit D-type Register (with 3-state outputs)
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC173 HITACHI-HD74HC173 Datasheet
56Kb / 9P
   4-bit D-type Register (with 3-state Outputs)
HD74LS670 HITACHI-HD74LS670 Datasheet
102Kb / 7P
   4-by-4 Register File(with three-state outputs)
logo
List of Unclassifed Man...
AM29LS18 ETC1-AM29LS18 Datasheet
291Kb / 6P
   QUAD D REGISTER WITH STANDARD AND THREE-STATE OUTPUTS
logo
National Semiconductor ...
DM74LS395 NSC-DM74LS395 Datasheet
106Kb / 6P
   4-Bit Shift Register with TRI-STATE Outputs
54LS295A NSC-54LS295A Datasheet
117Kb / 4P
   4-BIT SHIFT REGISTER WITH TRI-STATE OUTPUTS
logo
Motorola, Inc
SN54LS395 MOTOROLA-SN54LS395 Datasheet
196Kb / 6P
   4-BIT SHIFT REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com