công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14046BF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14046BF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phase Locked Loop
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14046BF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC14046BF Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14046BF Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14046BF Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14046BF Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14046BF Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14046BF Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14046BF Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14046BF Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
MC14046B
http://onsemi.com
2
PIN ASSIGNMENT
13
14
15
16
9
10
11
12
5
4
3
2
1
8
7
6
R2
PC2out
PCAin
ZENER
VDD
VCOin
SFout
R1
VCOout
PCBin
PC1out
LD
VSS
C1B
C1A
INH
BLOCK DIAGRAM
PCAin
PCBin
VCOin
INH
14
3
9
5
VDD = PIN 16
VSS = PIN 8
2PC1out
13PC2out
1LD
4VCOout
11R1
12R2
6C1A
7C1B
10SFout
15ZENER
VSS
SELF BIAS
CIRCUIT
PHASE
COMPARATOR 1
PHASE
COMPARATOR 2
VOLTAGE
CONTROLLED
OSCILLATOR
(VCO)
SOURCE FOLLOWER
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to VSS)
Characteristic
Symbol
VDD
Vdc
− 55
_C
25
_C
125
_C
Unit
Min
Max
Min
Typ
Max
Min
Max
Output Voltage
“0” Level
Vin = VDD or 0
“1” Level
Vin = 0 or VDD
VOL
5.0
10
15
0.05
0.05
0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Vdc
VOH
5.0
10
15
4.95
9.95
14.95
4.95
9.95
14.95
5.0
10
15
4.95
9.95
14.95
Vdc
Input Voltage (Note 2)
“0” Level
(VO = 4.5 or 0.5 Vdc)
(VO = 9.0 or 1.0 Vdc)
(VO = 13.5 or 1.5 Vdc)
(VO = 0.5 or 4.5 Vdc)
“1” Level
(VO = 1.0 or 9.0 Vdc)
(VO = 1.5 or 13.5 Vdc)
VIL
5.0
10
15
1.5
3.0
4.0
2.25
4.50
6.75
1.5
3.0
4.0
1.5
3.0
4.0
Vdc
VIH
5.0
10
15
3.5
7.0
11
3.5
7.0
11
2.75
5.50
8.25
3.5
7.0
11
Vdc
Output Drive Current
(VOH = 2.5 Vdc)
Source
(VOH = 4.6 Vdc)
(VOH = 9.5 Vdc)
(VOH = 13.5 Vdc)
(VOL = 0.4 Vdc)
Sink
(VOL = 0.5 Vdc)
(VOL = 1.5 Vdc)
IOH
5.0
5.0
10
15
– 1.2
– 0.25
– 0.62
– 1.8
– 1.0
– 0.2
– 0.5
– 1.5
– 1.7
– 0.36
– 0.9
– 3.5
– 0.7
– 0.14
– 0.35
– 1.1
mAdc
IOL
5.0
10
15
0.64
1.6
4.2
0.51
1.3
3.4
0.88
2.25
8.8
0.36
0.9
2.4
mAdc
Input Current
Iin
15
± 0.1
±0.00001
± 0.1
± 1.0
mAdc
Input Capacitance
Cin
5.0
7.5
pF
Quiescent Current
(Per Package) Inh =
PCAin = VDD,
Zener = VCOin = 0 V, PCBin = VDD
or 0 V, Iout = 0 mA
IDD
5.0
10
15
5.0
10
20
0.005
0.010
0.015
5.0
10
20
150
300
600
mAdc
Total Supply Current (Note 3)
(Inh = “0”, fo = 10 kHz, CL = 50 pF,
R1 = 1.0 M
W, R2 = R RSF = ∞,
and 50% Duty Cycle)
IT
5.0
10
15
IT = (1.46 mA/kHz) f + IDD
IT = (2.91 mA/kHz) f + IDD
IT = (4.37 mA/kHz) f + IDD
mAdc
2. Noise immunity specified for worst−case input combination.
Noise Margin for both “1” and “0” level =
1.0 Vdc min @ VDD = 5.0 Vdc
2.0 Vdc min @ VDD = 10 Vdc
2.5 Vdc min @ VDD = 15 Vdc
3. To Calculate Total Current in General:
IT [ 2.2 x VDD
+ 1 x 10−3 (CL + 9) VDD f +
VCOin – 1.65
+
VDD − 1.35 3/4
R1
R2
VCOin – 1.65 3/4
+ 1.6 x
where: IT in mA, CL in pF, VCOin, VDD in Vdc, f in kHz, and
R1, R2, RSF in MW, CL on VCOout.
RSF
1 x 10−1 VDD2
100% Duty Cycle of PCAin
100
+ IQ


Số phần tương tự - MC14046BF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14046BFELG ONSEMI-MC14046BFELG Datasheet
138Kb / 8P
   Phase Locked Loop
August, 2014 ??Rev. 14
MC14046BFG ONSEMI-MC14046BFG Datasheet
138Kb / 8P
   Phase Locked Loop
August, 2014 ??Rev. 14
More results

Mô tả tương tự - MC14046BF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
HEF4046B PHILIPS-HEF4046B Datasheet
416Kb / 15P
   Phase-locked loop
January 1995
logo
Z-Communications, Inc
PSA4230C-LF ZCOMM-PSA4230C-LF_11 Datasheet
93Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
PSN1100A ZCOMM-PSN1100A_10 Datasheet
74Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
PSA3005A ZCOMM-PSA3005A Datasheet
75Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
PSA2220C-LF ZCOMM-PSA2220C-LF_10 Datasheet
84Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
PSN2710A ZCOMM-PSN2710A_10 Datasheet
78Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
PCA1401A ZCOMM-PCA1401A_10 Datasheet
72Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
PCA1550A-LF ZCOMM-PCA1550A-LF_10 Datasheet
75Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
logo
Integral Corp.
IN74HC4046A INTEGRAL-IN74HC4046A Datasheet
241Kb / 11P
   PHASE-LOCKED LOOP
logo
Z-Communications, Inc
PCA0090A ZCOMM-PCA0090A Datasheet
57Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
PSA0210A ZCOMM-PSA0210A Datasheet
77Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com