công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14027BDG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14027BDG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual J?묷 Flip?묯lop
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14027BDG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC14027BDG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14027BDG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14027BDG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14027BDG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14027BDG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14027BDG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14027BDG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14027BDG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC14027B
http://onsemi.com
5
SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 5) (CL = 50 pF, TA = 25_C)
Characteristic
Symbol
VDD
Min
Typ
(Note 6)
Max
Unit
Output Rise and Fall Time
tTLH, tTHL = (1.5 ns/pF) CL + 25 ns
tTLH, tTHL = (0.75 ns/pF) CL + 12.5 ns
tTLH, tTHL = (0.55 ns/pF) CL + 12.5 ns
tTLH,
tTHL
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Propagation Delay Times**
Clock to Q, Q
tPLH, tPHL = (1.7 ns/pF) CL + 90 ns
tPLH, tPHL = (0.66 ns/pF) CL + 42 ns
tPLH, tPHL = (0.5 ns/pF) CL + 25 ns
Set to Q, Q
tPLH, tPHL = (1.7 ns/pF) CL + 90 ns
tPLH, tPHL = (0.66 ns/pF) CL + 42 ns
tPLH, tPHL = (0.5 ns/pF) CL + 25 ns
Reset to Q, Q
tPLH, tPHL = (1.7 ns/pF) CL + 265 ns
tPLH, tPHL = (0.66 ns/pF) CL + 67 ns
tPLH, tPHL = (0.5 ns/pF) CL + 50 ns
tPLH,
tPHL
5.0
10
15
175
75
50
350
150
100
ns
5.0
10
15
175
75
50
350
150
100
5.0
10
15
350
100
75
450
200
150
Setup Times
tsu
5.0
10
15
140
50
35
70
25
17
ns
Hold Times
th
5.0
10
15
140
50
35
70
25
17
ns
Clock Pulse Width
tWH, tWL
5.0
10
15
330
110
75
165
55
38
ns
Clock Pulse Frequency
fcl
5.0
10
15
3.0
9.0
13
1.5
4.5
6.5
MHz
Clock Pulse Rise and Fall Time
tTLH, tTHL
5.0
10
15
15
5.0
4.0
ms
Removal Times
Set
trem
5
10
15
90
45
35
10
5
3
ns
Reset
5
10
15
50
25
20
– 30
– 15
– 10
Set and Reset Pulse Width
tWH
5.0
10
15
250
100
70
125
50
35
ns
5. The formulas given are for the typical characteristics only at 25
_C.
6. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.


Số phần tương tự - MC14027BDG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14027BDG ONSEMI-MC14027BDG Datasheet
103Kb / 6P
   Dual J-K Flip-Flop
August, 2014 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC14027BDG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H135 ONSEMI-MC10H135_06 Datasheet
154Kb / 7P
   Dual J?묷 Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 8
MC14013B ONSEMI-MC14013B_06 Datasheet
162Kb / 9P
   Dual Type D Flip?묯lop
October, 2006 ??Rev. 7
MC74AC273 ONSEMI-MC74AC273_05 Datasheet
111Kb / 8P
   Octal D Flip?묯lop
December, 2005 ??Rev. 6
MC74AC109 ONSEMI-MC74AC109 Datasheet
233Kb / 9P
   Dual JK Positive Edge?뭈riggered Flip?묯lop
June, 2006 ??Rev. 6
MC10H131 ONSEMI-MC10H131_06 Datasheet
153Kb / 7P
   Dual D Type Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
MC14175B ONSEMI-MC14175B_06 Datasheet
123Kb / 6P
   Quad Type D Flip?묯lop
June, 2006 ??Rev. 6
MC14027B ONSEMI-MC14027B Datasheet
183Kb / 8P
   Dual J-K Flip-Flop
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Pyramid Semiconductor C...
ML688T PYRAMID-ML688T Datasheet
2Mb / 3P
   Dual J-K Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
MC14174B ONSEMI-MC14174B_06 Datasheet
108Kb / 5P
   Hex Type D Flip?묯lop
June, 2006 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC14027B MOTOROLA-MC14027B Datasheet
213Kb / 6P
   Dual J-K Flip-Flop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com